Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

PTF01070 Datasheet(PDF) 2 Page - celduc-relais

Part # PTF01070
Description  Level sensor
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CELDUC [celduc-relais]
Direct Link  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

PTF01070 Datasheet(HTML) 2 Page - celduc-relais

  PTF01070 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais PTF01070 Datasheet HTML 2Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
P/SPE/PTF01070/D/25/03/2008
Caractéristiques (à 20°C) / specifications (at 20°C)
Paramètre / Parameter
ELECTRIQUE /ELECTRICAL
Symbol
Typ.
Unit
Puissance maximum commutable/ Max switching power
Courant maximum commutable/ Max switching current
Tension maximale commutable/Max switching voltage
Tension maximale commutable/Max switching voltage
10
0,5
100
125
VA
A
VDC
VAC
Résistance de contact/ Contact resistance
GENERALES/ MECHANICAL and ENVIRONMENTAL
Température de fonctionnement /temperature rating
200
0 -70
Durée de vie / Operating life
Dimensions/Dimensions
Détection / Operation level
Densité du flotteur / Density of the float
1 x106
fig 1
fig 2
0,8
mΩ
°C
operations
page 2 / 2 F/GB
ON/OFF
fig 2
Inversion flotteur/ Upside down
Normalement en inversant le flotteur, le
fonctionnement est inversé :
contact ouvert en position haut ;
fermé en position bas
Ce fonctionnement n'est pas garanti à 100%. Un
essai est nécessaire ou consulter celduc pour une
référence spécifique.
Normally with the float upside down, the working is
inverted:
Closed : float at the bottom
Open : float at the top
This working is not 100% sure.
So make a functionnal test or contact celduc for
another product reference
r
e
l
a
i
s
www.celduc.com
celducâ
5, Rue Ampère BP30004
42290 SORBIERS - FRANCE
E-mail : celduc-relais@celduc.com
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51
Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21
Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com