Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

PCC26720 Datasheet(PDF) 2 Page - celduc-relais

Part # PCC26720
Description  MAGNETIC PROXIMITY SENSOR
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CELDUC [celduc-relais]
Direct Link  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

PCC26720 Datasheet(HTML) 2 Page - celduc-relais

  PCC26720 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais PCC26720 Datasheet HTML 2Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
P/STD/PCC26720/B/02/03/2016
page 2 / 2 F/GB
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES / PHYSICAL DATA
Température maxi d'utilisation / Max. operating temperature
- 40 à + 75°C
Température de stockage / Storage temperature
- 55 à + 75°C
Chocs ( 11 ms ) / Shocks ( 11 ms )
30 g
Vibrations ( de 10 à 2000 Hz ) / Vibrations
20 g
Indice de protection ( nettoyage par jet d'eau; usage industriel et ambiance poussiéreuse )
Protection level ( Cleaning with jet of water, industrial use, dusty environment )
IP67
AUTRES CARACTERISTIQUES / OTHERS
Câble / Cable ( 3 fils /3 wires )
PVC Gris - GREY Ø 4,7± 0,2
( 3 x 0,34 mm2 - 3 x AWG22)
Autres références disponibles / Other available reference :
Pour d'autres longueurs ou types , nous consulter / For other lengthes or typical wires, please contact us
Détection / Detection
Distances de basculement /Switching distances:
Ex : Avec Aimant / With Magnet : UR144360
dans un environnement non magnétique ( bois, alu, PVC, béton... /
in non-magnetic environnement ( wood, Al, PVC, concrete... )
D < 15 mm
D > 30 mm
La référence PCC26720 ne comprend pas l'aimant / PCC26720 type doesn't include the magnet
r e l a i s
5 Rue Ampère B.P. 30004
42290 SORBIERS - FRANCE
E-Mail : celduc-relais@celduc.com
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51
Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21
Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19
www.celduc.com
Sensible aux champs magnétiques par principe
Sensible to Magnetic Field
D



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com