Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

PLA10130 Datasheet(PDF) 2 Page - celduc-relais

Part # PLA10130
Description  MAGNETIC PROXIMITY SENSOR
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CELDUC [celduc-relais]
Direct Link  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

PLA10130 Datasheet(HTML) 2 Page - celduc-relais

  PLA10130 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais PLA10130 Datasheet HTML 2Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
P/STD/PLA101 * */A/24/11/2016
page 2 / 2 F/GB
r
e
l
a
i
s
www.celduc.com
celducâ
5, Rue Ampère BP30004
42290 SORBIERS - FRANCE
E-mail : celduc-relais@celduc.com
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51
Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21
Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19
Caractéristiques / Characteristics
Puissance maxi commutable / Max. switching power
Tension maxi commutable / Max. switching voltage
12VA / 10W
200 VDC
Courant maxi commutable / Max. switching current
Courant de travail / Carrying current
Tension typique de tenue entre lames / Typical dielectric strength between contacts
Résistance de contact initiale (hors câble) / Initial contact resistance (cable excepted)
0,5 A
1,2 A
250 VDC
≤ 100 mΩ
Résistance d'isolement (min) / Insulation resistance
Capacité / Capacitance
Fréquence maxi. d'utilisation / Max. frequency
Temps de commutation / Switching time
- à l'action (rebonds inclus) /operate time (bonces included)
- au relachement / release time
10
10 Ω
0,2 pF
3200 Hz
0,75 ms
0,3 ms
Température maxi. d'utilisation / Max. operating temperature
Température de stockage / Storage temperature
Chocs (1/2 onde - 11ms) / Shocks (1/2 wave - 11ms)
Vibrations (de 10 à 2000Hz) / Vibrations (10 to 2000Hz)
-40 à +85 °C
-55 à +85 °C
100 g
30 g
Durée de vie mécanique / Mecanical life expectancy
Section des conducteurs / Wires section
Type de câble / Cable type
Indice de protection / Protection level
10
9
2 x 0,5 mm²
PVC
IP67 (30 min. under 1m)
Matière boîtier / Case material
Nylon 6/6
Détection / Detection
Commande par aimant / Ordered by magnet Type P6250000 ou / or P4200000
Nota : dimensions P625 et P420 identiques au PLA101...
Please note : P625 , P420 and PLA101... own same dimensions
Pour d'autres types ou utilisations , nous consulter / For others, please contact us



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com