Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

PWA01501 Datasheet(PDF) 2 Page - celduc-relais

Part # PWA01501
Description  Sensors for window frames
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CELDUC [celduc-relais]
Direct Link  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

PWA01501 Datasheet(HTML) 2 Page - celduc-relais

  PWA01501 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais PWA01501 Datasheet HTML 2Page - celduc-relais PWA01501 Datasheet HTML 3Page - celduc-relais PWA01501 Datasheet HTML 4Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Accessoires / Accessories:
Type de fenêtres / Kind of windows:
• Fenêtre à la française
• à soufflet
• coulissante
• à l'italienne
(French window)
(Hopper window)
(Sliding window)
(awning window)
page 2 / 4 F/GB
P/SPE/PWx01501/A/02/09/2016
Fonctions / Functions :
Réf.capteur
Sensor Ref.
PWA01501
PWB01501
Etat fenêtre / Window status.
Nature du contact /
Type of contact.
Etat des contacts / Contact(s) status.
NO (contact ouvert en absence d'aimant)
NO (contact is open if no magnet)
NF (contact fermé en absence d'aimant)
NC (contact is closed if no magnet)
Référence
Désignation / Designation :
UZ189538
PW520000
Aimant Ferrite (à coller) / Magnet Ferrite (to be glued)
Aimant boitier PW ( à clipser) / Magnet PW (to be clipped)
Lg 18mm x lg 9.5mm ép. 3.8mm
Ø5 Lg 20mm-NdFeB
UR102540
UR124540
UR144360
2YB20031
Aimant NdFeB (à visser) / Magnet NdFeB (to be screwed)
Aimant NdFeB (à visser) / Magnet NdFeB (to be screwed)
Ø10 - trou(holl)2,5 - ép/thickness 4mm
Ø12 - trou(holl)4,5 - ép/thickness 4mm
Aimant NdFeB (à visser) / Magnet NdFeB (to be screwed)
Câble / cable: 2x0.22² Lg 3m + connecteur PAP-02V-S
Ø14 - trou(holl)4,3 - ép/thickness 6mm
2YB20051
2YB20111
1LM00100
Câble / cable: 2x0.22² Lg 5m + connecteur PAP-02V-S
Câble / cable: 2x0.22² Lg 10m + connecteur PAP-02V-S
Sachet Clips de Verrouillage / Bag locking clips (16pcs)
Clip Lg 11mm
All technical caracteristics are subject to change without previous notice.
Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.
Proud to serve you
celducâ
r
e
l
a
i
s



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com