Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

2CL72A Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # 2CL72A
Description  Ultrafast Recovery High Voltage Rectifier Diodes
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

2CL72A Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  2CL72A Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor 2CL72A Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
2CL72A | 2CL73A
2CL72A | 2CL73A
Ultrafast Recovery High Voltage Rectifier Diodes
Hochspannungsgleichrichter mit ultraschnellem Sperrverzug
IFAV = 5 mA
VF
< 36 |45 V
Tjmax = 120°C
VRRM = 10 | 12 kV
IFSM = 0.5 A
trr
< 80 ns
Version 2018-07-17
Ø 10 x 2.5
Dimensions - Maße [mm]
Typical Applications
High voltage rectification
at medium to high frequencies
Commercial grade 1)
Typische Anwendungen
Hochspannungsgleichrichtung
bei mittleren bis hohen Frequenzen
Standardausführung 1)
Features
High creepage and clearance
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1)
Besonderheiten
Große Luft- und Kriechstrecken
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1)
Taped and reeled
5000 / 13“
Gegurtet auf Rolle
Weight approx.
0.5 g
Gewicht ca.
Case material
UL 94V-0
Gehäusematerial
Solder & assembly conditions
260°C/10s
Löt- und Einbaubedingungen
MSL = N/A
Marking:
◊◊◊
(= 2CL72A)
Cathode ring with pattern.
The type numbers are noted only on the label on the reel
Kennzeichnung:
◊◊◊
(= 2CL73A)
Kathodenring mit Muster.
Typenbezeichnungen sind nur auf dem Rollenaufkleber vermerkt
Maximum ratings 2)
Grenzwerte2)
Type
Typ
Repetitive peak reverse voltage
Period. Spitzensperrspannung
VRRM [V]
Surge peak reverse voltage
Stoßspitzensperrspannung
VRSM [V]
2CL72A
10000
10000
2CL73A
12000
12000
Max. average forward rectified current, R-load
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last
IFAV
5 mA 3)
Repetitive peak forward current
Periodischer Spitzenstrom
f > 15 Hz
IFRM
50 mA
Peak forward surge current
Stoßstrom in Fluss-Richtung
Half sine-wave
Sinus-Halbwelle
60 Hz (8.3 ms)
IFSM
500 mA 3)
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-40...+120°C
-40...+120°C
1
Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
TA = 25°C unless otherwise specified – TA = 25°C wenn nicht anders angegeben
3
Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Pb
RoHS
Ø 2.5
± 0 . 2
Ø 0.5 ±0.03


Similar Part No. - 2CL72A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Rugao Dachang Electroni...
2CL72A DACHANG-2CL72A Datasheet
118Kb / 2P
Plastic Fast Recover High Voltage Rectifier Reverse Voltage 10KV Forward Current 5mA
logo
Shenzhen Luguang Electr...
2CL72A LUGUANG-2CL72A Datasheet
202Kb / 2P
楹삣닓遙섇럨雅뚧엨嶸↓뇞?③쳵??씈?㎫쉪?곈씊瀯볠엫?딀돥?e램?븝펽??갊?묋꼥?잏㈉?뚧낏?먨칳??쉪弱곮즳鸚뽩숱?
logo
American Microsemicondu...
2CL72A AMMSEMI-2CL72A Datasheet
673Kb / 4P
High Voltage Rectifier Series
logo
GETAI ELECTRONICS DEVIC...
2CL72A GETEDZ-2CL72A Datasheet
625Kb / 2P
High Voltage Silicon Rectifier Diode
logo
Anshan Leadsun Electron...
2CL72A LEADSUN-2CL72A Datasheet
334Kb / 1P
High Voltage Diode
More results

Similar Description - 2CL72A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
EIC discrete Semiconduc...
1N5807 EIC-1N5807 Datasheet
98Kb / 2P
ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIER DIODES
1N5807US EIC-1N5807US Datasheet
100Kb / 2P
ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIER DIODES
logo
Diotec Semiconductor
UF5400 DIOTEC-UF5400_15 Datasheet
140Kb / 2P
Ultrafast Recovery Rectifier Diodes
1N4148 DIOTEC-1N4148_15 Datasheet
131Kb / 2P
Ultrafast Recovery Rectifier Diodes
UF4001 DIOTEC-UF4001_15 Datasheet
134Kb / 2P
Ultrafast Recovery Rectifier Diodes
logo
SUNMATE electronic Co.,...
UF4001 SUNMATE-UF4001 Datasheet
315Kb / 2P
ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIER DIODES
logo
Diotec Semiconductor
2CL71 DIOTEC-2CL71 Datasheet
148Kb / 2P
Ultrafast Recovery High Voltage Rectifier Diodes
2CL73A DIOTEC-2CL73A Datasheet
150Kb / 2P
Ultrafast Recovery High Voltage Rectifier Diodes
2CL75 DIOTEC-2CL75 Datasheet
146Kb / 2P
Ultrafast Recovery High Voltage Rectifier Diodes
UF4003GP DIOTEC-UF4003GP Datasheet
125Kb / 2P
Ultrafast Recovery Rectifier Diodes
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com