Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

BY2000 Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # BY2000
Description  Standard Recovery Rectifier Diodes
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

BY2000 Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  BY2000 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor BY2000 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
BY251 ... BY255 | BY255-AQ | BY1600 ... BY2000
BY251 ... BY255 | BY255-AQ | BY1600 ... BY2000
Standard Recovery Rectifier Diodes
Gleichrichterdioden mit Standard-Sperrverzug
IFAV = 3 A
VF
< 1.1 V
Tjmax = 150°C
VRRM = 200...2000 V
IFSM = 100/110 A
trr
~ 1500 ns
Version 2018-07-17
~ DO-201
Dimensions - Maße [mm]
Typical Application
50/60 Hz Mains Rectification,
Power Supplies, Polarity Protection
Commercial grade
Suffix -AQ: in AEC-Q101 qualification 1)
Typische Anwendung
50/60 Hz Netzgleichrichtung,
Stromversorgungen, Verpolschutz
Standardausführung
Suffix -AQ: in AEC-Q101 Qualifikation 1)
Features
VRRM up to 2000 V
HV version BY4...BY16 available
High forward surge current
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1)
Besonderheit
VRRM bis zu 2000 V
HV-Version BY4...BY16 erhältlich
High forward surge current
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1)
Taped in ammo pack
1700
Gegurtet in Ammo-Pack
Weight approx.
1.0 g
Gewicht ca.
Case material
UL94V-0
Gehäusematerial
Solder & assembly conditions
260°C/10s
Löt- und Einbaubedingungen
MSL N/A
Maximum ratings 2)
Grenzwerte 2)
Type
Typ
DC blocking voltage
Sperrgleichspannung
VDC [V] 3)
Rep. peak reverse voltage (AC)
Periodische Spitzensperrspg. (~)
VRRM [V]
Surge peak reverse voltage (AC)
Stoßspitzensperrspannung (~)
VRSM [V]
BY251
200
200
BY252
400
400
BY253
600
600
BY254
800
800
BY255
BY255-AQ
1000
1300
1300
BY1600
1600
1600
BY1800
1800
1800
BY2000
2000
2000
Max. average forward rectified current, R-load
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last
TA = 50°C
IFAV
3 A 4)
Repetitive peak forward current – Periodischer Spitzenstrom
f > 15 Hz
TA = 50°C
IFRM
20 A 4)
Peak forward surge current
Stoßstrom in Fluss-Richtung
Half sine-wave
Sinus-Halbwelle
50 Hz (10 ms)
60 Hz (8.3 ms)
IFSM
100 A
110 A
Rating for fusing – Grenzlastintegral
t < 10 ms
i2t
50 A2s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+150°C
-50...+175°C
1 Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
TA = 25°C unless otherwise specified – TA = 25°C wenn nicht anders angegeben
3
Defined for -AQ parts only – Nur definiert für -AQ Bauteile
4
Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Ø 1.2±0.05
Ø 4.5+0.1
-0.3


Similar Part No. - BY2000

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
BY2000 DIOTEC-BY2000 Datasheet
188Kb / 2P
Silicon Rectifiers
logo
Semikron International
BY2000 SEMIKRON-BY2000 Datasheet
134Kb / 2P
Standard silicon rectifier diodes
logo
Diotec Semiconductor
BY2000 DIOTEC-BY2000 Datasheet
63Kb / 2P
Si-Rectifiers - Si-Gleichrichter
BY2000 DIOTEC-BY2000 Datasheet
99Kb / 2P
Silicon Rectifier Diodes - Silizium-Gleichrichterdioden
BY2000 DIOTEC-BY2000 Datasheet
94Kb / 2P
Standard Recovery Rectifier Diodes
More results

Similar Description - BY2000

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
BY88050 DIOTEC-BY88050_15 Datasheet
138Kb / 2P
Standard Recovery Rectifier Diodes
P2000A DIOTEC-P2000A_15 Datasheet
138Kb / 2P
Standard Recovery Rectifier Diodes
P2000ATL DIOTEC-P2000ATL_15 Datasheet
138Kb / 2P
Standard Recovery Rectifier Diodes
P2500A DIOTEC-P2500A_15 Datasheet
138Kb / 2P
Standard Recovery Rectifier Diodes
PX1500A DIOTEC-PX1500A_15 Datasheet
140Kb / 2P
Standard Recovery Rectifier Diodes
BYW27-50 DIOTEC-BYW27-50 Datasheet
136Kb / 2P
Standard Recovery Rectifier Diodes
BY251 DIOTEC-BY251_15 Datasheet
94Kb / 2P
Standard Recovery Rectifier Diodes
logo
SUNMATE electronic Co.,...
BY2000 SUNMATE-BY2000 Datasheet
551Kb / 2P
STANDARD RECOVERY RECTIFIER DIODES
logo
Diotec Semiconductor
1N4001 DIOTEC-1N4001_17 Datasheet
142Kb / 2P
Standard Recovery Rectifier Diodes
1N4001 DIOTEC-1N4001_1 Datasheet
142Kb / 2P
Standard Recovery Rectifier Diodes
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com