Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

MMTL431AR Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # MMTL431AR
Description  Adjustable Precision Shunt Regulator
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

MMTL431AR Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  MMTL431AR Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor MMTL431AR Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor MMTL431AR Datasheet HTML 3Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
MMTL431A, MMTL431AR
MMTL431A, MMTL431AR
Adjustable Precision Shunt Regulator
Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler
VO
= VREF ... 36 V
VREF = 2.495 V ± 0.5%
IK
= 1 ... 100 mA
ZKA ~ 0.15 Ω
Tjmax = 150°C
Version 2018-09-12
SOT-23
(TO-236)
Dimensions - Maße [mm]
Typical Applications
Precision voltage reference for
voltage regulators & comparators
Replacement of low voltage
Zenerdiodes
Low device-count power supply
for microcontrollers
Secondary side control in
converter circuits
Commercial grade
Suffix -Q: AEC-Q101 compliant 1)
Suffix -AQ: in AEC-Q101 qualification 1)
Typische Anwendungen
Präzisions-Spannungsreferenz für
Spannungsregler & Komparatoren
Ersatz für Z-Dioden mit
niedriger Spannung
µController Spannungsversorgung mit
geringem Bauteilbedarf
Ausgangsspannungsregelung in
Wandlerschaltungen
Standardausführung
Suffix -Q: AEC-Q101 konform 1)
Suffix -AQ: in AEC-Q101 Qualifikation 1)
Features
Low output impedance
Narrow tolerance band
Also available with
VREF = 1.240 V: MMTV431A
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1)
Besonderheiten
Niedrige Ausgangsimpedanz
Enge Spannungstoleranz
Auch erhältlich mit
VREF = 1.240 V: MMTV431A
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1)
Taped and reeled
3000 / 7“
Gegurtet auf Rolle
Weight approx.
0.01 g
Gewicht ca.
Case material
UL 94V-0
Gehäusematerial
Solder & assembly conditions
260°C/10s
Löt- und Einbaubedingungen
MSL = 1
Standard
MMTL431A/-AQ
1 = R 2 = K 3 = A
Type
Code
431
Reverse
MMTL431AR/-AQ
1 = K 2 = R 3 = A
Type
Code
431
Maximum ratings 2)
Grenzwerte 2)
Cathode voltage
Kathoden-Spannung
VKA
37 V
Cathode current – Kathodenstrom
DC
IK
-100 ... +150 mA
Reference input current – Referenz-Eingangsstrom
DC
IR
-0.05 ... +10 mA
Total power dissipation
Gesamt-Verlustleistung
Ptot
330 mW 3)
Junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
+150°C
-55…+150°C
1
Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
TA = 25°C, unless otherwise specified – TA = 25°C, wenn nicht anders angegeben
3
Mounted on P.C. board with 3 mm2 copper pad at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 3 mm2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
1.1
+0.1
0.4+0.1
2.9 ±0.1
1
2
3
Type
Code
1.9
±0.1
-0.05
-0.2
Pb
RoHS
2
3
1
2
3
1


Similar Part No. - MMTL431AR

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
MMTL431AR DIOTEC-MMTL431AR Datasheet
212Kb / 3P
Adjustable Precision Shunt Regulator
More results

Similar Description - MMTL431AR

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
New Japan Radio
NJM431 NJRC-NJM431 Datasheet
216Kb / 5P
ADJUSTABLE PRECISION SHUNT REGULATOR
logo
Toshiba Semiconductor
TA76431AS TOSHIBA-TA76431AS Datasheet
242Kb / 7P
ADJUSTABLE PRECISION SHUNT REGULATOR
logo
List of Unclassifed Man...
SE431 ETC-SE431 Datasheet
215Kb / 8P
ADJUSTABLE PRECISION SHUNT REGULATOR
logo
Anpec Electronics Corop...
APL1431 ANPEC-APL1431 Datasheet
460Kb / 12P
Adjustable Precision Shunt Regulator
logo
Ceramate Technical
CP431 CERAMATE-CP431 Datasheet
347Kb / 9P
Adjustable Precision shunt Regulator
CP432 CERAMATE-CP432 Datasheet
367Kb / 10P
Adjustable Precision Shunt Regulator
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS431I TSC-TS431I Datasheet
776Kb / 13P
Adjustable Precision Shunt Regulator
logo
ACE Technology Co., LTD...
ACE431S ACE-ACE431S Datasheet
303Kb / 12P
Adjustable Precision Shunt Regulator
VER 1.2
logo
Advanced Power Electron...
AP432 A-POWER-AP432 Datasheet
329Kb / 8P
Adjustable Precision Shunt Regulator
logo
Compact Technology Corp...
TL431 CTC-TL431 Datasheet
399Kb / 7P
Adjustable Precision Shunt Regulator
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com