Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

S250 Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # S250
Description  SMD Single Phase Bridge Rectifier
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

S250 Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  S250 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor S250 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
S40 ... S500
S40 ... S500
SMD Single Phase Bridge Rectifier
SMD Einphasen-Brückengleichrichter
IFAV = 0.8 A
VF1 < 0.95 V
Tjmax = 150°C
VRRM = 80 ... 1000 V
IFSM = 40/44 A
trr
~ 1500 ns
Version 2018-07-18
~ TO-269AA
MiniDIL SLIM
Dimensions - Maße [mm]
Typical Application
50/60 Hz Mains Rectification
Power Supplies
Commercial grade 1)
Typische Anwendung
50/60 Hz Netzgleichrichtung
Stromversorgungen
Standardausführung 1)
Features
UL recognized, File E175067
Slim profile package
Low forward voltage drop
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1)
Besonderheit
UL-anerkannt, Liste E175067
Schlanke Bauhöhe
Niedrige Fluss-Spannung
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1)
Taped and reeled
5000 / 13“
Gegurtet auf Rolle
Weight approx.
0.1 g
Gewicht ca.
Case material
UL 94V-0
Gehäusematerial
Solder & assembly conditions
260°C/10s Löt- und Einbaubedingungen
MSL = 1
Maximum ratings 2)
Grenzwerte 2)
Type
Typ
Code
3
)
Maximum alternating input voltage
Max. Eingangswechselspannung
VVRMS [V] 4)
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
VRRM [V] 5)
S40
B XXX
40
80
S80
C XXX
80
160
S125
E XXX
125
250
S250
J XXX
250
600
S380
K XXX
380
800
S500
M XXX
500
1000
Max. rectified output current
Dauergrenzstrom am Brückenausgang
TA = 50°C
IFAV
0.8 A 6)
Repetitive peak forward current
Periodischer Spitzenstrom
f > 15 Hz
TA = 50°C
IFRM
10 A 6)
Peak forward surge current
Stoßstrom in Fluss-Richtung
Half sine-wave
Sinus-Halbwelle
50 Hz (10 ms)
60 Hz (8.3 ms)
IFSM
40 A
44 A
Rating for fusing
Grenzlastintegral
t < 10 ms
i2t
8 A2s
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+150°C
-50...+150°C
1 Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
TA = 25°C unless otherwise specified – TA = 25°C wenn nicht anders angegeben
3
Bar denotes “DC side”; “XXX” is a two or three digit production code
Balken kennzeichnet „Gleichstromseite“; „XXX“ ist ein zwei- oder dreistelliger Produktionscode
4
Eventual superimposed voltage peaks must not exceed VRRM
Evtl. überlagerte Spannungsspitzen dürfen VRRM nicht überschreiten
5
Valid per diode – Gültig pro Diode
6
Mounted on P.C. Board with 25 mm2 copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss
1
http://www.diotec.com/
© Diotec Semiconductor AG
Pb
RoHS
Halogen
FREE
6.5+0.3
5.1+0.2
0.7
2.54
4.7±0.1
+
~
~


Similar Part No. - S250

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
S250 DIOTEC-S250 Datasheet
139Kb / 2P
Surface Mount Si-Bridge Rectifiers
logo
Semikron International
S250 SEMIKRON-S250 Datasheet
156Kb / 2P
Surface Mount Si-Bridge Rectifiers
logo
Diotec Semiconductor
S250 DIOTEC-S250 Datasheet
126Kb / 2P
"Slim" Profile Surface Mount Si-Bridge-Rectifiers
S250 DIOTEC-S250 Datasheet
114Kb / 2P
Surface Mount Si-Bridge-Rectifiers
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
S250 BILIN-S250 Datasheet
136Kb / 2P
GLASS PASSIVATED SILICON BRIDGE RECTIFIERS
More results

Similar Description - S250

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
B40S2A DIOTEC-B40S2A_16 Datasheet
156Kb / 2P
SMD Single Phase Bridge Rectifier
S40 DIOTEC-S40_17 Datasheet
159Kb / 2P
SMD Single Phase Bridge Rectifier
ABS15D DIOTEC-ABS15D Datasheet
177Kb / 2P
SMD Single Phase Bridge Rectifier
B40S2A DIOTEC-B40S2A_17 Datasheet
162Kb / 2P
SMD Single Phase Bridge Rectifier
B40S DIOTEC-B40S_18 Datasheet
188Kb / 2P
SMD Single Phase Bridge Rectifier
B40S2A DIOTEC-B40S2A_18 Datasheet
190Kb / 2P
SMD Single Phase Bridge Rectifier
B40S15A DIOTEC-B40S15A_18 Datasheet
188Kb / 2P
SMD Single Phase Bridge Rectifier
MB2S DIOTEC-MB2S_17 Datasheet
184Kb / 2P
SMD Single Phase Bridge Rectifier
S125K DIOTEC-S125K_18 Datasheet
219Kb / 3P
SMD Single Phase Bridge Rectifier
B40S DIOTEC-B40S_19 Datasheet
142Kb / 2P
SMD Single Phase Bridge Rectifier
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com