Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

KD29 Datasheet(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # KD29
Description  Sto짰Beschleunigungsaufnehmer Shock Accelerometers
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

KD29 Datasheet(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  KD29 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers KD29 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Metra Meß- und Frequenztechnik Radebeul
Ausgabe / Edition: 05/03
Meißner Str. 58
P.O.Box 01 01 13
D-01445 Radebeul
D-01435 Radebeul
Internet: www.MMF.de
Tel. +49-(0)351-836 2191
Fax: +49-(0)351-836 2940
Email: Info@MMF.de
Typischer Frequenzgang
Typical Amplitude Response
Bestellinformation
Mit komplettem Zubehörset:
Bestellbezeichnung:
KD29/01, KD93/01
Transportetui mit
• KD29: Störarmes Kabel 2 x UNF 10-32, Typ 009
• BNC / UNF 10-32 - Adapter, Typ 017
• KD29: Stiftschraube M5, Typ 003
• KD29: Isolierflansch M5, Typ 006 mit Sechskantschlüssel
• KD29: Haftmagnet, Typ 008
• KD29: Tastspitze, Typ 001
• KD29: Klebewachs, Typ 002
• Bedienungsanleitung und Kennblatt
Ohne Zubehör:
Bestellbezeichnung:
KD29, KD93
Empfohlene Anschlusskabel:
• Typ 009 mit 2 UNF 10-32-Steckern, 1,5 m lang, 80 °C
• Typ 009/T mit 2 UNF 10-32-Steckern, 1,5 m lang, 200 °C
• Typ 010/5 mit 2 UNF 10-32-Steckern, 5 m lang, 80 °C
• Typ 010/10 mit 2 UNF 10-32-Steckern, 10 m lang, 80 °C
• Typ 010/15 mit 2 UNF 10-32-Steckern, 15 m lang, 80 °C
• Typ 010/20 mit 2 UNF 10-32-Steckern, 20 m lang, 80 °C
• Für die Verlängerung des Anschlusskabels beim KD93 bitte
Kupplung Typ 016 verwenden.
Bitte beachten Sie auch unser Sortiment
passender Messgeräte:
• Messverstärker M68-Serie
• Ladungsvorverstärker der Reihe ICP100
Hinweis: Auf Wunsch liefern wir unsere Aufnehmer mit einem
kostengünstigen DKD-Kalibrierzertifikat. Preise auf Anfrage.
Ordering Information
With Complete Accessories Kit:
Ordering number:
KD29/01, KD93/01
Transport case with
• KD29: Low noise cable 2 x UNF 10-32, mod. 009
• Adapter BNC / UNF 10-32, mod. 017
• KD29: Stud bolt M5, mod. 003
• KD29: Insulating flange M5, mod. 006 with spanner
• KD29: Clamping magnet, mod. 008
• KD29: Probe, mod. 001
• KD29: Adhesive wax, mod. 002
• Instruction manual and individual characteristics
Without Accessories:
Ordering number:
KD29, KD93
Recommended Cables:
• Mod. 009 with 2 UNF 10-32 plugs, 1.5 m length, 80 °C
• Mod. 009/T with 2 UNF 10-32 plugs, 1.5 m length, 200 °C
• Mod. 010/5 with 2 UNF 10-32 plugs, 5 m length, 80 °C
• Mod. 010/10 with 2 UNF 10-32 plugs, 10 m length, 80 °C
• Mod. 010/15 with 2 UNF 10-32 plugs, 15 m length, 80 °C
• Mod. 010/20 with 2 UNF 10-32 plugs, 20 m length, 80 °C
• For the extension of the KD93 cable use coupler mod. 016.
Please note our range of suitable electronics:
• Signal Conditioners M68 series
• Remote Charge Converters of ICP100 series
Note: Our transducers can be supplied with an attractively priced
calibration certificate of DKD. Prices on demand.
Änderungen vorbehalten.
Specifications subject to change without prior notice.



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com