Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

PPS560 Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # PPS560
Description  SMD Schottky Barrier Rectifier Diodes
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

PPS560 Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  PPS560 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor PPS560 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
PPS560, PPS5100
PPS560, PPS5100
SMD Schottky Barrier Rectifier Diodes
SMD Schottky-Gleichrichterdioden
IFAV
= 5 A
VF@2A/125°C ~ 0.42 V
Tjmax
= 150°C
VRRM = 60...100 V
IFSM = 150/165 A
Version 2019-01-14
PowerSMD
(~ TO-277“B“)
Dimensions - Maße [mm]
Typical Applications
Output Rectification in DC/DC Con-
verters and Offline Power Supplies
Polarity Protection
Free-wheeling diodes
Commercial grade
1)
Typische Anwendungen
Ausgangsgleichrichtung in DC/DC-
Wandlern und Steckernetzteilen
Verpolschutz
Freilaufdioden
Standardausführung
1)
Features
Low forward voltage drop
High power dissipation
Low profile package
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals
1)
Besonderheiten
Niedrige Fluss-Spannung
Hohe Leistungsfähigkeit
Flache Bauform
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien
1)
Mechanical Data
1)
Mechanische Daten
1)
Taped and reeled
5000 / 13“
Gegurtet auf Rolle
Weight approx.
0.1 g
Gewicht ca.
Case material
UL 94V-0
Gehäusematerial
Solder & assembly conditions
260°C/10s
Löt- und Einbaubedingungen
MSL = 1
Maximum ratings
2)
Grenzwerte
2)
Type
Typ
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
VRRM [V]
Surge peak reverse voltage
Stoßspitzensperrspannung
VRSM [V]
PPS560
60
60
PPS5100
100
100
Max. average forward rectified current
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung
TC = 100°C
3)
IFAV
20 A
4)
Repetitive peak forward current
Periodischer Spitzenstrom
f > 15 Hz
TC = 100°C
3)
IFRM
30 A
4)
Peak forward surge current
Stoßstrom in Fluss-Richtung
Half sine-wave
Sinus-Halbwelle
50 Hz (10 ms)
60 Hz (8.3 ms)
IFSM
150 A
165 A
Rating for fusing
Grenzlastintegral
t < 10 ms
i
2t
112 A
2s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+150°C
-50...+150°C
1
Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
TA = 25°C unless otherwise specified – TA = 25°C wenn nicht anders angegeben
3
Measured at heat flange – Gemessen an der Kühlfahne
4
Both anode pins connected – Beide Anodenanschlüsse kontaktiert
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
4.0
±0.2
0.6
0.3
±0.1
1.1
±0.2
0.9
1.8
±0.1
LYYWW
0.8
±0.15
1.84
1.3
±0.2
3.0
±0.1
Pb
RoHS
Halogen
FREE


Similar Part No. - PPS560

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
PPS560 DIOTEC-PPS560 Datasheet
133Kb / 2P
Surface Mount Schottky Rectifier Diodes
PPS560 DIOTEC-PPS560 Datasheet
159Kb / 2P
SMD Schottky Barrier Rectifier Diodes
More results

Similar Description - PPS560

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
SK32SMA DIOTEC-SK32SMA_17 Datasheet
159Kb / 2P
SMD Schottky Barrier Rectifier Diodes
SK4035CD2 DIOTEC-SK4035CD2 Datasheet
180Kb / 2P
SMD Schottky Barrier Rectifier Diodes
PPL1550 DIOTEC-PPL1550 Datasheet
184Kb / 2P
SMD Schottky Barrier Rectifier Diodes
PPL2060 DIOTEC-PPL2060 Datasheet
165Kb / 2P
SMD Schottky Barrier Rectifier Diodes
SK1520YD2 DIOTEC-SK1520YD2_17 Datasheet
169Kb / 2P
SMD Schottky Barrier Rectifier Diodes
SK1820D2 DIOTEC-SK1820D2_17 Datasheet
170Kb / 2P
SMD Schottky Barrier Rectifier Diodes
SK34SMA-3G DIOTEC-SK34SMA-3G_18 Datasheet
160Kb / 2P
SMD Schottky Barrier Rectifier Diodes
SK52 DIOTEC-SK52_18 Datasheet
157Kb / 2P
SMD Schottky Barrier Rectifier Diodes
PPL2060 DIOTEC-PPL2060_19 Datasheet
148Kb / 2P
SMD Schottky Barrier Rectifier Diodes
SKL32 DIOTEC-SKL32_18 Datasheet
135Kb / 2P
SMD Schottky Barrier Rectifier Diodes
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com