Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

MM5Z12 Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # MM5Z12
Description  SMD Planar Zener Diodes
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

MM5Z12 Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  MM5Z12 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor MM5Z12 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor MM5Z12 Datasheet HTML 3Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
MM5Z2V4 ... MM5Z47
MM5Z2V4 ... MM5Z47
SMD Planar Zener Diodes
SMD Planar Zener-Dioden
Ptot1 = 300 mW
VZ
= 2.4V ... 47V
Tjmax = 150°C
Version 2019-01-03
SOD-523
Dimensions - Maße [mm]
Type Code:
See table – Siehe Tabelle
Typical Applications
Voltage stabilization/-Regulators
(For overvoltage protection, see
ESD diodes ESD5Z series)
Commercial grade
Suffix -Q: AEC-Q101 compliant
1)
Suffix -AQ: in AEC-Q101 qualification
1)
Typische Anwendungen
Spannungs-Stabilisierung/-Regler
(zum Überspannungsschutz siehe
ESD-Dioden ESD5Z-Reihe)
Standardausführung
Suffix -Q: AEC-Q101 konform
1)
Suffix -AQ: in AEC-Q101 Qualifikation
1)
Features
Sharp Zener voltage breakdown
Low leakage current
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals
1)
Besonderheiten
Scharfer Zenerspannungsabbruch
Niedriger Sperrstrom
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien
1)
Mechanical Data
1)
Mechanische Daten
1)
Taped and reeled
4000 / 7“
Gegurtet auf Rolle
Weight approx.
0.01 g
Gewicht ca.
Solder & assembly conditions
260°C/10s
Löt- und Einbaubedingungen
MSL = 1
Standard Zener voltage tolerance is graded to the international E 24 (~ ±5%) standard.
Other voltage tolerances and higher Zener voltages on request.
Die Toleranz der Zener-Spannung ist in der Standard-Ausführung gestuft nach der internationalen
Reihe E 24 (~ ±5%). Andere Toleranzen oder höhere Arbeitsspannungen auf Anfrage.
Maximum ratings
2)
Grenzwerte
2)
Power dissipation
Verlustleistung
Ptot
200 mW
3)
300 mW
4)
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-65...+150°C
-65...+150°C
Characteristics
Kennwerte
Typical thermal resistance junction to ambient
Typischer Wärmewiderstand Sperrschicht – Umgebung
RthA
620 K/W
3)
350 K/W
4)
Zener voltages see table on next page – Zener-Spannungen siehe Tabelle auf der nächsten Seite
1
Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
TA = 25°C unless otherwise specified – TA = 25°C wenn nicht anders angegeben
3
Mounted with 3 mm
2 copper pads at each terminal – Montage mit 3 mm2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss
4
Mounted with 35 mm
2 copper pads at each terminal – Montage mit 35 mm2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Pb
RoHS
1.2
1.6
Type
Code


Similar Part No. - MM5Z12

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
MM5Z12 SEMTECH_ELEC-MM5Z12 Datasheet
266Kb / 4P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Shenzhen Jin Yu Semicon...
MM5Z12 HTSEMI-MM5Z12 Datasheet
639Kb / 4P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Nanjing International G...
MM5Z12 DGNJDZ-MM5Z12 Datasheet
102Kb / 4P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
MM5Z12 DGNJDZ-MM5Z12 Datasheet
115Kb / 4P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Sangdest Microelectroni...
MM5Z12 SMC-MM5Z12 Datasheet
103Kb / 4P
ZENER DIODES
More results

Similar Description - MM5Z12

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
MM1Z4689 DIOTEC-MM1Z4689_17 Datasheet
135Kb / 2P
SMD Planar Zener Diodes
MM5Z2V2B DIOTEC-MM5Z2V2B Datasheet
174Kb / 3P
SMD Planar Zener Diodes
BZT52B2V4 DIOTEC-BZT52B2V4_18 Datasheet
129Kb / 2P
SMD Planar Zener Diodes
BZT52C2V4 DIOTEC-BZT52C2V4_1 Datasheet
130Kb / 2P
SMD Planar Zener Diodes
BZX84C2V4 DIOTEC-BZX84C2V4_18 Datasheet
188Kb / 3P
SMD Planar Zener Diodes
MM1Z4728A DIOTEC-MM1Z4728A Datasheet
149Kb / 2P
SMD Planar Zener Diodes
MM3Z2V4 DIOTEC-MM3Z2V4_18 Datasheet
149Kb / 2P
SMD Planar Zener Diodes
MMS3Z2B4 DIOTEC-MMS3Z2B4 Datasheet
178Kb / 3P
SMD Planar Zener Diodes
MMSZ5231C DIOTEC-MMSZ5231C Datasheet
135Kb / 2P
SMD Planar Zener Diodes
MM3Z2B4 DIOTEC-MM3Z2B4_19 Datasheet
151Kb / 3P
SMD Planar Zener Diodes
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com