Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

S1W Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # S1W
Description  Standard Recovery SMD Rectifier Diodes
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

S1W Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  S1W Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor S1W Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
S1A ... S1Y
S1A ... S1Y
Standard Recovery SMD Rectifier Diodes
SMD-Gleichrichterdioden mit Standard-Sperrverzug
IFAV = 1 A
VF
< 1.1 V
Tjmax = 150°C
VRRM = 50...2000 V
IFSM
= 30/32 A
trr
~ 1500 ns
Version 2019-01-08
SMA
~ DO-214AC
Dimensions - Maße [mm]
Typical Applications
50/60 Hz Mains Rectification,
Power Supplies, Polarity Protection
Commercial grade
Suffix -Q: AEC-Q101 compliant 1)
Suffix -AQ: in AEC-Q101 qualification 1)
Typische Anwendungen
50/60 Hz Netzgleichrichtung,
Stromversorgungen, Verpolschutz
Standardausführung
Suffix -Q: AEC-Q101 konform 1)
Suffix -AQ: in AEC-Q101 Qualifikation 1)
Features
VRRM up to 2000 V
For 1.5A and Avalanche version:
Refer to BYG10 series
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1)
Besonderheiten
VRRM bis zu 2000 V
Für 1.5A und Avalanche-Ausführung:
siehe BYG10-Reihe
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data
1)
Mechanische Daten
1)
Taped and reeled
7500 / 13“
Gegurtet auf Rolle
Weight approx.
0.07 g
Gewicht ca.
Case material
UL 94V-0
Gehäusematerial
Solder & assembly conditions
260°C/10s
Löt- und Einbaubedingungen
MSL = 1
Maximum ratings
2)
Grenzwerte
2)
Type
Typ
DC blocking voltage
Sperrgleichspannung
VDC [V] 3)
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
VRRM [V]
Surge peak reverse voltage
Stoßspitzensperrspannung
VRSM [V]
S1A
50
50
S1B
100
100
S1D
200
200
S1G/-Q/-AQ
320
400
400
S1J/-Q/-AQ
480
600
600
S1K
800
800
S1M/-Q/-AQ
800
1000
1000
S1T
1300
1300
S1W/-Q
1600
1600
S1X
1800
1800
S1Y/-Q
2000
2000
Max. average forward rectified current – Dauergrenzstrom in Einwegschaltung
TT = 100°C
IFAV
1 A
Repetitive peak forward current – Periodischer Spitzenstrom
f > 15 Hz
TT = 100°C
IFRM
6 A
Peak forward surge current
Stoßstrom in Fluss-Richtung
Half sine-wave
Sinus-Halbwelle
50 Hz (10 ms)
60 Hz (8.3 ms)
IFSM
30 A
32 A
Rating for fusing – Grenzlastintegral
t < 10 ms
i2t
4.5 A2s
Reverse avalanche energy – Avalanche-Energie in Sperr-Richtung
ERSM
N/A
Junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+150°C
-50...+150°C
1
Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
TA = 25°C unless otherwise specified – TA = 25°C wenn nicht anders angegeben
3
Defined for -AQ parts only – Nur definiert für -AQ Bauteile
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Pb
RoHS
Type
Typ
0.15
+ 0.1
1.1
± 0.3
4.5
± 0.3
5
± 0.2


Similar Part No. - S1W

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
S1W DIOTEC-S1W Datasheet
112Kb / 2P
Surface Mount Silicon Rectifier Diodes
logo
Semikron International
S1W SEMIKRON-S1W Datasheet
148Kb / 2P
Standard silicon rectifier diodes
S1W SEMIKRON-S1W Datasheet
189Kb / 2P
Standard silicon rectifier diodes
logo
Diotec Semiconductor
S1W DIOTEC-S1W Datasheet
113Kb / 2P
Surface Mount Silicon Rectifier Diodes
S1W DIOTEC-S1W Datasheet
151Kb / 2P
Standard Recovery SMD Rectifier Diodes
More results

Similar Description - S1W

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
GL1A DIOTEC-GL1A_15 Datasheet
141Kb / 2P
Standard Recovery SMD Rectifier Diodes
M1 DIOTEC-M1_15 Datasheet
149Kb / 2P
Standard Recovery SMD Rectifier Diodes
S3A DIOTEC-S3A_15 Datasheet
145Kb / 2P
Standard Recovery SMD Rectifier Diodes
SL1A DIOTEC-SL1A_15 Datasheet
145Kb / 2P
Standard Recovery SMD Rectifier Diodes
S5A DIOTEC-S5A_17 Datasheet
151Kb / 2P
Standard Recovery SMD Rectifier Diodes
S16ASD2 DIOTEC-S16ASD2_17 Datasheet
162Kb / 2P
Standard Recovery SMD Rectifier Diodes
S1A DIOTEC-S1A_18 Datasheet
157Kb / 2P
Standard Recovery SMD Rectifier Diodes
S1YL DIOTEC-S1YL Datasheet
163Kb / 3P
Standard Recovery SMD Rectifier Diodes
S3ASMB DIOTEC-S3ASMB_18 Datasheet
151Kb / 2P
Standard Recovery SMD Rectifier Diodes
S1YL DIOTEC-S1YL_19 Datasheet
159Kb / 3P
Standard Recovery SMD Rectifier Diodes
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com