Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

B40S Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # B40S
Description  SMD Single Phase Bridge Rectifier
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

B40S Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  B40S Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor B40S Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
B40S ... B500S
B40S ... B500S
SMD Single Phase Bridge Rectifier
SMD Einphasen-Brückengleichrichter
IFAV
= 1.0 A
VF
< 1.1 V
Tjmax = 150°C
VRRM = 80...1000 V
IFSM = 45/50 A
trr
~ 1500 ns
Version 2019-01-04
SO-DIL
“SLIM”
Dimensions - Maße [mm]
Typical Applications
50/60 Hz Mains Rectification,
Power Supplies
Commercial grade
1)
Typische Anwendungen
50/60 Hz Netzgleichrichtung,
Stromversorgungen
Standardausführung
1)
Features
UL recognized, File E175067
Slim Profile 2.5 mm
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals
1)
Besonderheiten
UL-anerkannt, Liste E175067
Schlanke Bauhöhe 2.5 mm
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien
1)
Mechanical Data
1)
Mechanische Daten
1)
Taped and reeled
1500 / 13“
Gegurtet auf Rolle
Weight approx.
0.4 g
Gewicht ca.
Case material
UL 94V-0
Gehäusematerial
Solder & assembly conditions
260°C/10s
Löt- und Einbaubedingungen
MSL = 1
Maximum ratings
2)
Grenzwerte
2)
Type
Typ
Part No.
Artikel-Nr.
Max. alternating input voltage
Max. Eingangswechselspannung
VVRMS [V]
3)
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
VRRM [V]
4)
B40S
B40S-SLIM
40
80
B80S
B80S-SLIM
80
160
B125S
B125S-SLIM
125
250
B250S
B250S-SLIM
250
600
B380S
B380S-SLIM
380
800
B500S
B500S-SLIM
500
1000
Max. rectified output current
Dauergrenzstrom am Brückenausgang
R-load
C-load
TA = 50°C
IFAV
1.0 A
5)
0.8 A
5)
Repetitive peak forward current
Periodischer Spitzenstrom
f > 15 Hz
IFRM
9A
5)
Peak forward surge current
Stoßstrom in Fluss-Richtung
Half sine-wave
Sinus-Halbwelle
50 Hz (10 ms)
60 Hz (8.3 ms)
IFSM
45 A
50 A
Rating for fusing
Grenzlastintegral
t < 10 ms
i
2t
10.1 A
2s
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+150°C
-50...+150°C
1
Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
TA = 25°C unless otherwise specified – TA = 25°C wenn nicht anders angegeben
3
Eventual superimposed voltage peaks must not exceed VRRM – Evtl. überlagerte Spannungsspitzen dürfen VRRM nicht überschreiten
4
Valid per Diode – Gültig pro Diode
5
Mounted on P.C. Board with 13 x 13 mm
2 copper pads – Montage auf Leiterplatte mit 13 x 13 mm2 Kupferbelag (Lötpads)
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Pb
RoHS
10.2
±0.4
7.9
±0.4
~
~
+
1.3
8.3
-0.1
5.1
Type
Typ


Similar Part No. - B40S

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
B40S DIOTEC-B40S Datasheet
140Kb / 2P
Surface Mount Si-Bridge Rectifiers
logo
Semikron International
B40S SEMIKRON-B40S Datasheet
164Kb / 2P
Surface Mount Si-Bridge Rectifiers
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
B40S BILIN-B40S Datasheet
176Kb / 2P
GLASS PASSIVATED SILICON BRIDGE RECTIFIERS
logo
Diotec Semiconductor
B40S DIOTEC-B40S Datasheet
121Kb / 2P
Surface Mount Si-Bridge-Rectifiers
B40S DIOTEC-B40S Datasheet
106Kb / 2P
"Slim" Profile Surface Mount Si-Bridge-Rectifiers
More results

Similar Description - B40S

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
B40S2A DIOTEC-B40S2A_16 Datasheet
156Kb / 2P
SMD Single Phase Bridge Rectifier
S40 DIOTEC-S40_17 Datasheet
159Kb / 2P
SMD Single Phase Bridge Rectifier
ABS15D DIOTEC-ABS15D Datasheet
177Kb / 2P
SMD Single Phase Bridge Rectifier
B40S2A DIOTEC-B40S2A_17 Datasheet
162Kb / 2P
SMD Single Phase Bridge Rectifier
B40S DIOTEC-B40S_18 Datasheet
188Kb / 2P
SMD Single Phase Bridge Rectifier
B40S2A DIOTEC-B40S2A_18 Datasheet
190Kb / 2P
SMD Single Phase Bridge Rectifier
B40S15A DIOTEC-B40S15A_18 Datasheet
188Kb / 2P
SMD Single Phase Bridge Rectifier
MB2S DIOTEC-MB2S_17 Datasheet
184Kb / 2P
SMD Single Phase Bridge Rectifier
S40 DIOTEC-S40_18 Datasheet
187Kb / 2P
SMD Single Phase Bridge Rectifier
S125K DIOTEC-S125K_18 Datasheet
219Kb / 3P
SMD Single Phase Bridge Rectifier
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com