Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

IP2716 Datasheet(PDF) 1 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP2716
Description  Integrated USB TYPE-C PD2.0/ PD3.0, QC3.0/2.0/MTK High Voltage Fast Charge Protocol Power Management SOC
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP2716 Datasheet(HTML) 1 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

  IP2716 Datasheet HTML 1Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2716 Datasheet HTML 2Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2716 Datasheet HTML 3Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2716 Datasheet HTML 4Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2716 Datasheet HTML 5Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2716 Datasheet HTML 6Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2716 Datasheet HTML 7Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2716 Datasheet HTML 8Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2716 Datasheet HTML 9Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 23 page
background image
IP2716
http://www.injoinic.com/
1 / 23
Version 1.1
+集成 USB TYPE-C PD2.0/PD3.0、QC3.0/2.0/MTK 高压快充协议的电源管理 SOC
特性
集成 USB TYPE-C 协议
 集成 TYPE-C DRP 协议
 自动检测 TYPE-C 设备的插入和拔出
 自动检测 TYPE-C 设备的充电和放电属性
集成 USB Power Delivery(PD2.0/PD3.0)协议
 集成硬件的双向标记编解码(BMC)协议
 集成物理层协议(PHY)
 集成硬件 CRC
 集成 PD2.0/PD3.0 协议
 集成对 E-MARK 线缆的识别和支持
 支持电源轨交换
 支持 Hardware Reset
集成 QC3.0/2.0 快充协议
 集成 QC3.0/2.0 输出快充协议
 支持 CLASS A 和 CLASS B 电压等级
 兼容 BC1.2/APPLE/SAMSUNG 充电协议
 集成电压反馈调节机制
支持 MTK PE+1.1 快充
支持 FCP/SCP 快充
电源管理
 内置 5V 600mA VCONN 开关切换路径
 集成外扩 5V~20V 功率 MOS 的开关控制
 集成 ADC 检测外扩 MOS 路径电流
 内置功率路径管理
 支持电池或 VBUS 供电
 支持无电池供电的系统
ADC
 内置 14bit ADC
 内置对 VBUS 电压、电流的检测
 内置对电池电压的检测
 内置对 VCONN 电压的检测
通用接口
 I2C
低功耗
 待机平均电流小于 100uA
封装
 5 mm × 5 mm QFN32
应用
 适用于手机、笔记本、平板电脑、VR 盒子、无人机、
智能机器人
 交流电源适配器
 移动电源
 车充
概述
IP2716 是一款集成 USB TYPE-C 输入输出协议、
USB Power Delivery(PD2.0/PD3.0)输入输出协议、
QC3.0/2.0 输出快充协议(兼容 DCP 识别功能,兼容
BC1.2、苹果和三星手机)
、MTK PE+1.1、FCP、SCP、
等多功能的电源管理 SOC,为适配器、移动电源、车
充提供完整的 TYPE-C 解决方案。


Similar Part No. - IP2716

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Injoinic Technology Co....
IP2716 INJOINIC-IP2716 Datasheet
1Mb / 9P
Integrated 7 protocols for fast charging protocol ICs for USB ports
IP2716 INJOINIC-IP2716 Datasheet
1,002Kb / 11P
Integrated 9 protocols for fast charging protocol ICs for USB ports
IP2716 INJOINIC-IP2716 Datasheet
976Kb / 10P
Integrated 8 protocols for fast charging protocol ICs for USB ports
IP2716 INJOINIC-IP2716 Datasheet
897Kb / 11P
Integrated 10 protocols for fast charging protocol ICs for USB ports
IP2716 INJOINIC-IP2716 Datasheet
905Kb / 11P
Integrated 10 protocols for fast charging protocol ICs for USB ports
More results

Similar Description - IP2716

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Injoinic Technology Co....
IP2712 INJOINIC-IP2712 Datasheet
1Mb / 20P
Integrated USB TYPE -C PD2.0/ PD3.0, QC3.0/2.0/MTK High Voltage Fast Charge Protocol Power Management SOC
IP5322 INJOINIC-IP5322 Datasheet
2Mb / 23P
Mobile power SOC with integrated input and output fast charge function
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
XPM6329 FUMAN-XPM6329 Datasheet
967Kb / 18P
Multi-protocol fast charge and discharge fully integrated power management chip
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM1594 HMSEMI-HM1594 Datasheet
955Kb / 9P
Maximum output 18W, integrated fast charge output protocol (DCP/QC2.0/QC3.0/FCP/AFC) step-down SOC
HM6618A HMSEMI-HM6618A Datasheet
2Mb / 7P
integrated USB Type-C
logo
NXP Semiconductors
PTN5100D NXP-PTN5100D Datasheet
931Kb / 37P
USB Type-C power delivery PHY and protocol IC
Rev. 1-2 August 2016
logo
Injoinic Technology Co....
IP2721 INJOINIC-IP2721 Datasheet
673Kb / 7P
TYPEC/PD2.0/PD3.0 Physical Layer IC for USB TYPEC input Interfaces
2017
IP2726 INJOINIC-IP2726 Datasheet
837Kb / 11P
integrated Multi-protocol, fast charging protocol IC for USB C port TypeC PD2.0/PD3.0/PPS, QC 4 /QC 44, FCP, SCP, AFC, MTK PE 2.0/1.1, Apple, BC1.2
V1.1 2019
IP5568 INJOINIC-IP5568 Datasheet
2Mb / 42P
Support wireless charging TX/RX 、SCP、VOOC、Bi-directional PD3.0 and Fast Charge protocol Power Bank SOC
V1.31 2019
IP6566 INJOINIC-IP6566 Datasheet
872Kb / 18P
integrated Dual port Type C PD 3.0 (waiting for fast charging protocol output SOC IC
V1.0.3 2019
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com