Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HT4936S Datasheet(PDF) 4 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

Part # HT4936S
Description  The built-in maximum 1 A linear charging mode of charging current is adjustable
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOTCHIP [Hotchip Technology Co.,Ltd]
Direct Link  http://www.hotchip.com.cn/English/Index/index.html
Logo HOTCHIP - Hotchip Technology Co.,Ltd

HT4936S Datasheet(HTML) 4 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

  HT4936S Datasheet HTML 1Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4936S Datasheet HTML 2Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4936S Datasheet HTML 3Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4936S Datasheet HTML 4Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4936S Datasheet HTML 5Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4936S Datasheet HTML 6Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4936S Datasheet HTML 7Page - Hotchip Technology Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
HT4936S
4/7
移动电源管理方案
www.hotchip.com.cn
Ver1.1
Iauto_off
自动关机负载电流
BAT=3.6V Cout=22uF
mA
50
Ibtp
静态电流
BTP=3.6V
uA
15
40
OTP
过温保护
degC
150
OTP_HYS
迟滞
degC
30
功能及参数
充电管理模块
1.内置基准源,当 4.20/4.35V 引脚悬空时,充
饱电压为 4.20V,接地时,充饱电压为 4.35V
2.最大充电电流可达 1A(PROG 短接到地时),
需要小于 1A 的充电电流时,在 PROG 引脚接
电阻 Rch 到地,Ich=1200/(Rch+1200)(A)
3.电池电压低于 2.8V 具有预充电功能(电流
=Ich*10%)
4.支持对 0V 电池充电
5.三段式充电: 涓流、大电流、恒压充电,保证
电池可以充满
6.充电电流随温度的升高而降低, 130℃的时候
开始降低,温度达到 150 度时,充电电流可以
降为 0
升压模块
1.同步整流升压,最高可超过 90%的转换效
率,输出电压固定 5.1V
2.Vbat>3.6V 时,输出带载电压不低于 4.8V 能
提供超过 1A 的输出能力
3.超过最大输出电流后开始降电压,过流点随
电压电池降低而降低,更好兼容大电流设备
4.输出电压大于 5.8V 后进行过压保护,当输出
电压下降到 5.4V 后,自动恢复
5.具有过流保护与短路保护功能,通过
插拔负载自动解除,也可以通过开关解除
6.开关频率 1MHZ,可以使用体积更小的电感
7.待机状态检测负载大于 10uA 电流时自动启动
升压,当输出负载电流小于 50mA 延时 8 秒自
动进入待机模式,也可以通过开关启动升压
8.放电过程如果温度达到 150 度时,则过热保
护自动关闭输出进入待机。
边充边放
1.支持边充边放的过程,即外部充电器同时给
手机充电,也给移动电源充电。如果移动电源
先插手机再插充电器,则优先手机充饱;如果
移动电源先插适配器再插手机,则优先移动电
源充满
2.移动电源升压过程中,在输出端产生一个周
期 2 秒,脉宽 4mS 的充电输入检测信号;当没
有充电器插入时,在 4mS 脉冲处,输出电压降
低到 4.7V,判别外部未插入充电器。当充电器
插入时,在 4mS 脉冲处,输出电压大于 4.7V
时,判别充电器插入,系统自动进入边充边放
状态。
3.如果移除充电器,则自动启动升压
4mS
2S
4mS
2S
5.1V
4.7V
升压断线检测
充电
充电器
插入



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com