Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

EG8030 Datasheet(PDF) 13 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

Part # EG8030
Description  SPWM inverter specific chip
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EGMICRO [Jingjing Microelectronics Co., Ltd]
Direct Link  http://www.egmicro.com/
Logo EGMICRO - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

EG8030 Datasheet(HTML) 13 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

Back Button EG8030 Datasheet HTML 9Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG8030 Datasheet HTML 10Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG8030 Datasheet HTML 11Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG8030 Datasheet HTML 12Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG8030 Datasheet HTML 13Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG8030 Datasheet HTML 14Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG8030 Datasheet HTML 15Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG8030 Datasheet HTML 16Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG8030 Datasheet HTML 17Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 23 page
background image
屹晶微电子
EG8030 芯片数据手册 V0.2
三相 SPWM 逆变器专用芯片
2013 ©屹晶微电子 版权所有
www.EGmicro.com
12 / 23
VACRMS =
4
2
* 650 * 100% = 230V
2)
直流母线电压
VDC = 650V,调制深度 m = 50%,可计算出当前交流输出电压的有效值为:
VACRMS =
4
2
* 650 * 50% = 115V
在
EG8030 中,我们定义三相 SPWM 的调制深度为 M
A、MB、MC 。
8.1 三相同步开环调压
三相同步开环调压模式是
EG8030 最简单的一个工作模式。芯片工作在开环模式,用户通过调节
VOLADJ 脚的电压直接控制三相 SPWM 的调制深度 M
A、MB、MC,且三相调制深度 MA=MB=MC。VOLADJ
脚上
0-5V 的电压对应调制深度 M
A 的 0-100%。为了保证在一个周期内波形是一个完整的正弦波,各相的调
制深度每周期只刷新一次,即在
A 相的相位为 0°时对 VOLADJ 进行采样,并换算 M
A、MB、MC 的值。
三相同步开环调压可以应用在对三相交流输出电压精度要求不高的场合。只需提供一个比较稳定的高
压直流电源和一个三相输出滤波器,即可调节
VOLADJ 脚上的电压使输出电压达到目标值。结构简单,容
易实现。不足的是,由于实际的逆变电源不是一个理想电压源,总会存在一定的输出阻抗,当负载加重时,
逆变器的内阻会损耗一部分电压,导致实际输出电压有所降低。压降的大小与逆变器的内阻有关。另外,
直流电源的波动也会影响三相输出电压。
三相同步开环调压还可以应用在用户自建反馈回路的场合,用户可通过硬件电路或单片软件参与实现
各种控制算法进行闭环稳压,此时
EG8030 作为一个执行机构,根据 VOLADJ 脚上输入的电压调节正弦波
输出。这种工作方式更加开放了芯片的应用场合,为开发者提供了开阔的自主发挥空间。但需要注意的是,
EG8030 的输出调整机制为逐周调节,即每周期改变一次输出,在一个周期里,VOLADJ 脚上的电压变化将
不会被响应。
8.2 三相同步闭环稳压
三相同步闭环稳压模式是
EG8030 的推荐应用模式,适用于对输出电压有精度要求的场合。在这种工作
模式下,芯片采样
AVFB、BVFB、CVFB 脚上的反馈信号并取平均值得到当前三相的平均反馈电压,再经
过内部 PI 调节器运算得到三相 SPWM 的调制深度 M
A、MB、MC,且 MA=MB=MC,同步调节三相输出。
VOLADJ 决定反馈控制的阈值,例如当前 VOLADJ 脚上的电压为 2.5V,那么当平均反馈电压大于 2.5V 时,
EG8030 通过内部的 PI 调节器运算逐步减小 M
A、MB、MC 的值,从而降低输出电压,同时反馈电压也会随



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com