Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP4060 Datasheet(PDF) 6 Page - Billiton Ltd.

Part # TP4060
Description  800mA linear lithium-ion battery charger
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP4060 Datasheet(HTML) 6 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP4060 Datasheet HTML 2Page - Billiton Ltd. TP4060 Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP4060 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP4060 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP4060 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP4060 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP4060 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP4060 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. TP4060 Datasheet HTML 10Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 14 page
background image
南京拓品微电子有限公司
TP4060
6
充电电流与环境温度的关
再充电电压门限与温度的关
功率 FET“导通”电阻与温
系曲线
系曲线
度的关系曲线
引脚功能
NC(引脚 1):内部无连接,建议接地。
PROG(引脚 2):充电电流设定、充电电流
监控和停机引脚。在该引脚与地之间连接一
个精度为
1%的电阻器 RPROG 可以设定充电
电流。当在恒定电流模式下进行充电时,引
脚的电压被维持在
1V。
PROG 引脚还可用来关断充电器。将设定电
阻器与地断接,内部一个
2.5μA 电流将
PROG 引脚拉至高电平。当该引脚的电压达
到
2.7V 的停机门限电压时,充电器进入停
机 模 式 , 充 电 停 止 且 输 入 电 源 电 流 降 至
145μA。重新将 RPROG 与地相连将使充电器
恢复正常操作状态。
STDBY (引脚 3):电池充电完成指示端。
当电池充电完成时 STDBY 被内部开关拉到
低电平,表示充电完成。除此之外,STDBY
管脚将处于高阻态。
VCC(引脚 4):正输入电源电压。该引脚向
充电器供电。
VCC 的变化范围在 4V 至 9V 之
间,并应通过至少一个
1μF 电容器进行旁
路。当
VCC 降至 BAT 引脚电压的 30mV 以
内,
TP4060 进入停机模式,从而使 IBAT 降
至
2μA 以下。
BAT(引脚 5):充电电流输出。该引脚向
电池提供充电电流并将最终浮充电压调节
至
4.2V。该引脚的一个精准内部电阻分压器
设定浮充电压,在停机模式中,该内部电阻
分压器断开。
GND(引脚 6):地
CHRG(引脚 7):漏极开路输出的充电状
态指示端。当充电器向电池充电时,
CHRG
管脚被内部开关拉到低电平,表示充电正在
进行;否则
CHRG 管脚处于高阻态。
NC(引脚 8):内部无连接,建议接地。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com