Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP4055 Datasheet(PDF) 8 Page - Billiton Ltd.

Part # TP4055
Description  NanJing Top Power ASIC Corp
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP4055 Datasheet(HTML) 8 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP4055 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP4055 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP4055 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP4055 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP4055 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP4055 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. TP4055 Datasheet HTML 10Page - Billiton Ltd. TP4055 Datasheet HTML 11Page - Billiton Ltd. TP4055 Datasheet HTML 12Page - Billiton Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
TP4055
8
充电指示管脚处于高阻态,LED 灯灭,此时
反接的锂电池漏电电流小于 0.8mA。将反接的
电池正确接入,TP4055 自动开始充电循环。
反接后的 TP4055 当电池去除后,由于
TP4055 输出端 BAT 管脚电容电位仍为负值,
则 TP4055 指示灯不会立刻正常亮,只有正确
接入电池可自动激活充电。或者等待较长时间
BAT 端电容负电位的电量放光,BAT 端电位
大于零伏,TP4055 会显示正常的无电池指示
灯状态。
反接情况下,电源电压应在标准电压 5V
左右,不应超过 8V。过高的电源电压在反接
电池电压情形下,芯片压差会超过 10V,故在
反接情况下电源电压不宜过高。
充电状态指示器( CHRG )
TP4055有一个漏极开路状态指示输出
端, CHRG 。当充电器处于充电状态时,
CHRG 被拉到低电平,在其它状态, CHRG
处于高阻态。当电池没有接到充电器时,
CHRG 输出脉冲信号表示没有安装电池。当
电池连接端BAT管脚的外接电容为10uF时
CHRG 闪烁周期约0.5-2秒。
当不用状态指示功能时,将不用的状态指
示输出端接到地。
充电状态
红灯 CHRG
正在充电状态
亮
电池充满状态
灭
电池反接,电源欠压
灭
无电池连接指示灯状态可选两种方案:
无电池待机状态:
灯:
应用 1:BAT 接一个 10U
电解电容
闪烁 T=0.5-2 S
应用 2:BAT 端加接 100k
电阻到电源(图见 P12)
灭
热限制
如果芯片温度试图升至约 120℃的预设
值以上,则一个内部热反馈环路将减小设定的
充电电流。该功能可防止 TP4055 过热,并允
许用户提高给定电路板功率处理能力的上限
而没有损坏 TP4055 的风险。在保证充电器将
在最坏情况条件下自动减小电流的前提下,可
根据典型(而不是最坏情况)环境温度来设定
充电电流。有关 SOT-23 功率方面的考虑将在
“热考虑”部分做进一步讨论。
欠压闭锁
一个内部欠压闭锁电路对输入电压进行
监控,并在 Vcc 升至欠压闭锁门限以上之前使
充电器保持在停机模式。UVLO 电路将使充电
器保持在停机模式。如果 UVLO 比较器发生
跳变,则在 Vcc 升至比电池电压高 50mV 之前
充电器将不会退出停机模式。
手动停机
在充电循环中的任何时刻都能通过去掉
RPROG(从而使 PROG 引脚浮置)来把 TP4055
置于停机模式。这使得电池漏电流降至 2μA
以下,且电源电流降至 50μA 以下。重新连
接设定电阻器可启动一个新的充电循环。图 1
利用 NMOS 管关断使 PROG 引脚浮置。
图 1:可信号控制充电电路
自动再启动
一旦充电循环被终止,TP4055 立即采用
一个具有 1.8ms 滤波时间(
RECHARGE
t
)的比
较器来对 BAT 引脚上的电压进行连续监控。当
电池电压降至 4.1V(大致对应于电池容量的
80%至 90%)以下时,充电循环重新开始。
这确保了电池被维持在(或接近)一个满充电
状态,并免除了进行周期性充电循环启动的需
要。在再充电循环过程中, CHRG 引脚输出
重新进入一个强下拉状态。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com