Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

DW01 Datasheet(PDF) 3 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

Part # DW01
Description  TestIfIcatIon of 2 V V, over release of 3.0 v ad
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOTCHIP [Hotchip Technology Co.,Ltd]
Direct Link  http://www.hotchip.com.cn/English/Index/index.html
Logo HOTCHIP - Hotchip Technology Co.,Ltd

DW01 Datasheet(HTML) 3 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

  DW01 Datasheet HTML 1Page - Hotchip Technology Co.,Ltd DW01 Datasheet HTML 2Page - Hotchip Technology Co.,Ltd DW01 Datasheet HTML 3Page - Hotchip Technology Co.,Ltd DW01 Datasheet HTML 4Page - Hotchip Technology Co.,Ltd DW01 Datasheet HTML 5Page - Hotchip Technology Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
DW01(A)
单节锂离子/聚合物电池保护 IC
第 3 页 共 5 页 
电气特性参数(除非特别指定,Tamb=25℃)
参数
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
工作电压
工作电压
VDD
--
1.5
--
10
V
电流消耗
工作电流
IDD
VDD=3.9V
--
4.0
6.0
uA
检测电压
过充电检测电压
VOCD
--
4.24
4.28
4.33
V
过充电释放电压
VOCR
--
4.05
4.10
4.15
V
过放电检测电压
VODL
--
2.30
2.40
2.50
V
过放电释放电压
VODR
--
2.90
3.00
3.10
V
过电流 1 检测电压
VOI1
--
0.12
0.15
0.18
V
过电流 2(短路电流)检测电压
VOI2
VDD=3.6V
0.80
1.30
1.75
V
过电流复位电阻
Rshort
VDD=3.6V
50
100
150
KΩ
充电器检测电压
VCH
--
-0.8
-0.5
-0.2
V
迟延时间
过充电检测迟延时间
TOC
VDD=3.6V~4.4V
--
80
200
ms
过放电检测迟延时间
TOD
VDD=3.6V~2.0V
--
40
120
ms
过电流 1 检测迟延时间
TOI1
VDD=3.6V
5-
10
20
ms
过电流 2(短路电流)检测迟延时
间
TOI2
VDD=3.6V
-
50
120
us
其他
OC 管脚输出高电平电压
Voh1
--
VDD-0.1 VDD-0.02
--
V
OC 管脚输出低电平电压
Vol1
--
--
0.01
0.1
V
OD 管脚输出高电平电压
Voh2
--
VDD-0.1 VDD-0.02
--
V
OD 管脚输出低电平电压
Vol2
--
--
0.01
0.1
V



Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com