Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HT2535S Datasheet(PDF) 5 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

Part # HT2535S
Description  Total voltage input within the range of 5 % of total voltage input.
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOTCHIP [Hotchip Technology Co.,Ltd]
Direct Link  http://www.hotchip.com.cn/English/Index/index.html
Logo HOTCHIP - Hotchip Technology Co.,Ltd

HT2535S Datasheet(HTML) 5 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

  HT2535S Datasheet HTML 1Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT2535S Datasheet HTML 2Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT2535S Datasheet HTML 3Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT2535S Datasheet HTML 4Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT2535S Datasheet HTML 5Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT2535S Datasheet HTML 6Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT2535S Datasheet HTML 7Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT2535S Datasheet HTML 8Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT2535S Datasheet HTML 9Page - Hotchip Technology Co.,Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
HT2535S
5/10
www.hotchip.com.cn
高精度 CC/CV 原边控制器
Ver1.1
功能描述
HT2535S 是一款适用于低功率 AC/DC 电池充电
器和电源适配器的高集成度和高性能的离线式
PWM 控制器。采用原边反馈,使系统应用中可以
省去 TL431 和光耦,降低了成本;而且保证了高
精度的恒流恒压控制,满足了大多数电源适配器和
电池充电器的要求。
启动电流
HT2535S 的启动电流设计得很小,因此 VCC 能
很快充电上升到脱离 UVLO 的阈值电压以上,器件
可以实现快速启动。大阻值的启动电阻可以被用来
减少功耗,并且在应用中可以简化启动电路的设计,
实现可靠的启动。
工作电流
HT2535S 具有很低的的工作电流(2mA)。低工
作电流,以及多模式控制电路可以有效地提高开关
电源的转换效率。
CC/CV 工作
HT2535S 具有高精度的 CC/CV 特性。对于电池充
电器,首先工作在 CC 模式,直到几乎充满时,平
滑的转化为 CV 模式;对于电源适配器,常态时基
本处于 CV 模式,CC 模式仅提供限流保护。
工作原理
HT2535S 具有高精度的 CC/CV 特性,设计时需保
证系统工作在 DCM 模式。在 DCM 下,输出电压
由辅助边来感应。在开关管导通时,负载电流由输
出滤波电容 Co 提供,原边线圈中的电流线性上升。
在开关管关断时,原边电流传递到次边,并被放大:
IS=NP÷NS×IP
辅助绕组感应输出电压,由下式给出:
VAUX=NAUX÷NS×(VO+△V)
其中△V 是输出二极管两边的压降。
辅助线圈与 INV 间接有电阻分压网络,在去磁末端,
辅助边电压被采样且在下次被采样前恒定。采样电
压与 2V 参考电压的误差被 EA 放大,EA 的输出
COMP 反映负载情况并控制 PWM 的占空比调节输
出电压,从而得到恒定输出电压。
当采样电压低于参考电压时,EA 输出 COMP 达到
其最大值,采样电压决定开关频率,从而输出电压
可以调整输出电流,实现恒定电流。
当采样电压低于参考电压时,EA 输出达到其最大
值,采样电压决定开关频率,从而输出电压可以调
整输出电流,实现恒定电流。
可调节的 CC 恒流点和输出功率
在 HT2535S 中,CC 恒流点和最大输出功率可由
CS 端所接电阻 Rs 调节。输出功率通过 CC 恒流点
的变化来调节。Rs 越大,CC 恒流点越小,输出功
率也越小;反之亦然。
图 2 改变 Rs 调节输出功率
Vo
Io
Large Rs
Small Rs
工作频率
HT2535S 的振荡频率由负载情况和工作模式共同
决定。在最大输出功率时,振荡器频率设定在
60kHZ。在 DCM 下,最大输出功率由下式给出:
POMAX=1/2LPFSW IP2
其中 LP 是原边电感,IP 是原边峰值电流。
在 CC 模式下,原边电感 LP 的改变会导



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com