Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HT4349Q Datasheet(PDF) 1 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

Part # HT4349Q
Description  A linear charging mode of the largest A linear charging mode. charging current can be passed.
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOTCHIP [Hotchip Technology Co.,Ltd]
Direct Link  http://www.hotchip.com.cn/English/Index/index.html
Logo HOTCHIP - Hotchip Technology Co.,Ltd

HT4349Q Datasheet(HTML) 1 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

  HT4349Q Datasheet HTML 1Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4349Q Datasheet HTML 2Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4349Q Datasheet HTML 3Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4349Q Datasheet HTML 4Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4349Q Datasheet HTML 5Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4349Q Datasheet HTML 6Page - Hotchip Technology Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
HT4349Q
Q
1/6
单芯片电子烟控制器
www.hotchip.com.cn
Ver1.0
产品概述
HT4349Q 是一款新型的单芯片电子烟控制芯片,
采用全新的设计工艺,集成了单节锂电池充电管理模
块,电子烟头驱动模块,电量指示模块,功能控制模
块,电池过充,过放保护模块,电子烟头开路,短路,
以及芯片过流,过热保护模块,满足电子烟的各种使
用功能。
HT4349Q 只需使用一只轻触开关和极少的外围元
件,就可以构成高效率的电子烟系统。HT4349Q 支
持 5V 输入直接充电,内部精密的充电控制系统可以
安全高效的完成锂电池充电,延长电池的寿命。
由于使用特殊的电路设计,HT4349Q 可以支持输
出端口充电和独立的端口充电两种方式。
主要特点
高集成度的单芯片电子烟控制器。
内置最大 1A 线性充电模式,充电电流可以通过
外部电阻设置。
涓流/恒流/恒压三段式充电,恒定电压 4.22V
(典型值),支持对 0V 电池充电。
内置充电能根据温升自动降低充电电流,
120 摄氏度开始下降,最低可降至 0。
充电输入端有防反灌功能,不需要防反灌二
极管。
驱动 0.8-2.0 欧的电热丝,最大输出功率可以通
过外部电阻设置, 最 大 输 出 功 率 不 低 于
13W@Vbat=3.8V,1.5 欧负载时,最大输出电压
可以达到 5.5V,工 作中 通 过外 置 电位 器 ( 0-
100KΩ)调整输出功率。低于 0.8 欧的电热丝可
能会进入保护状态,高于 2.0 欧时,输出功率明
显下降。
使用机械开关,吸烟时芯片超过 130 摄氏度,能
够自动降低功率维持热平衡。
支持雾化器端口充电/吸烟共用。
15 秒自动停吸功能,15 秒内松开按键自动停止,
超时需要松开按键再按才能再吸。
双灯指示工作状态,具备充电过程指示与放电指
示功能,及各种状态指示灯。
具备烟部发热头开路,短路,过流,过热等保
护功能,使电子烟更加稳定可靠。
QFN16(4×4)封装
典型应用
◆ 电子烟等;
典型应用电路图
C2
22uF
C1
10uF
U1
HT4349
USB_IN
+5V
GND
L1
1.5uH
C3
22uF
R2 short
R3 27K
USB_IN
+5V
GND
R4
27K*
R5
56K*
C4
10uF
R1
1R
on
off
1
2
3
4
11
10
12
9
PGND
5V
KEY
FB
CHG
PSET
IPROG
EN
VOUT


Similar Part No. - HT4349Q

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
HYES Optoelectronics, I...
HT4302L HYES-HT4302L Datasheet
1Mb / 22P
LCD MODULE
HT4302L-T HYES-HT4302L-T Datasheet
1Mb / 25P
LCD MODULE (480 횞 RGB 횞 272)
logo
Premier Farnell Limited...
HT4325006 DURATOOL-HT4325006 Datasheet
24Kb / 1P
Screwdriver
More results

Similar Description - HT4349Q

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
TDK Electronics
WR301025-19M8-G TDK-WR301025-19M8-G Datasheet
76Kb / 4P
Wireless Charging
logo
Shenzhen Sunnyway Batte...
SWT121200 SUNNYWAY-SWT121200 Datasheet
577Kb / 1P
Initial Charging Current less than 35 A
logo
Hotchip Technology Co.,...
HT4913S HOTCHIP-HT4913S Datasheet
944Kb / 7P
The built-in maximum 1 A linear charging mode
HT4929E HOTCHIP-HT4929E Datasheet
958Kb / 6P
ChargIng, electric discharge can be used in a port, intelligent recognition charging input load output
HT4936S HOTCHIP-HT4936S Datasheet
1Mb / 7P
The built-in maximum 1 A linear charging mode of charging current is adjustable
HT7582S HOTCHIP-HT7582S Datasheet
1Mb / 7P
A linear charging mode of the maximum 1 A linear charging mode of a charged current
HT7913E HOTCHIP-HT7913E Datasheet
983Kb / 6P
A linear charging model in the built-in maximum 1 A linear charging mode
HT3560S HOTCHIP-HT3560S Datasheet
1Mb / 6P
Charging voltage outside of charging voltage
logo
SHOUDING Shouding Semic...
SD8067 SHOUDING-SD8067 Datasheet
2Mb / 13P
Linear lithium ion battery charging chip
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM4093 HMSEMI-HM4093 Datasheet
1Mb / 11P
Switch-mode battery charging controller
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com