Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TM1621C Datasheet(PDF) 2 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1621C
Description  LCD driver
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1621C Datasheet(HTML) 2 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

  TM1621C Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1621C Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1621C Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1621C Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1621C Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1621C Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1621C Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1621C Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1621C Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 10 page
background image
18
18
18
18x4 LCD
x4 LCD
x4 LCD
x4 LCD 驱动器
驱动器
驱动器
驱动器
TM1621
TM1621
TM1621
TM1621C
C
C
C
2
www.szpth.com
V1.0
管脚
管脚
管脚
管脚功能
功能
功能
功能:
:
:
:
管脚
管脚
管脚
管脚号
号
号
号
管脚
管脚
管脚
管脚名
名
名
名
I/O
I/O
I/O
I/O
功
功
功
功 能
能
能
能 描
描
描
描 述
述
述
述
6
/CS
I
片选输入,接一上拉电阻。当/CS 为高电平时,写 TM1621C 的数据和命
令无效,串行接口电路复位;当/CS 为低电平和作为输入时,写 TM1621C
的数据和命令有效
7
/WR
I
WRITE 脉冲输入,接一上拉电阻。在/WR 信号的上升沿,DATA 线上的数
据写到 TM1621C。
8
DATA
I/O 外接上拉电阻的串行数据输入/输出
9
VSS
I
负电源、地
10
VLCD
I
LCD 电源输入
11
VDD
I
正电源
12~15
COM0~COM3
O
LCD 公共输出口
1~5
16~28
SEG0~SEG5
SEG13~SEG19
SEG26~SEG30
O
LCD 段输出口
在干燥季节或者干燥使用环境内,容易产生大量静电,静电放电可能会损坏集成电路,建议采取一切
适当的集成电路预防处理措施,如果不正当的操作和焊接,可能会造成 ESD 损坏或者性能下降, 芯
片无法正常工作。
绝对
绝对
绝对
绝对最大
最大
最大
最大额定值
额定值
额定值
额定值范围
范围
范围
范围
参数
参数
参数
参数
范围
范围
范围
范围
单位
单位
单位
单位
VDD
逻辑电源电压
VSS-0.3~VSS+5.5
V
VIN
逻辑输入电压
VSS-0.3~VDD+0.3
V
Topr
工作温度范围
-25~+75
℃
Tstg
储存温度范围
-50~+120
℃
人体模式(HBM)
4000
V
ESD
机器模式(MM)
400
V
(1)以上表中这些等级,芯片在长时间使用条件下,可能造成器件永久性伤害,降低器件的可靠性。我们不
建议在其它任何条件下,芯片超过这些极限参数工作。
(2)所有电压值均相对于系统地测试
直流
直流
直流
直流电气参数
电气参数
电气参数
电气参数
测试条件
测试条件
测试条件
测试条件
符号
符号
符号
符号
描述
描述
描述
描述
V
VV
VDD
DD
DD
DD
条
条
条
条 件
件
件
件
最小值
最小值
最小值
最小值 典型值
典型值
典型值
典型值 最大值
最大值
最大值
最大值 单位
单位
单位
单位
VDD 工作电压
2.4
5.2
V
3V
150
300
uA
IDD
工作电流
5V
不带负载
片内RC振荡器
300
600
uA
3V
60
120
uA
IDD
工作电流
5V
不带负载晶振
120
240
uA
3V
100
200
uA
IDD
工作电流
5V
不带负载
外部时钟源
200
400
uA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com