Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TM1723 Datasheet(PDF) 7 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1723
Description  LCD Driver control circuit
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1723 Datasheet(HTML) 7 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Back Button TM1723 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1723 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1723 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1723 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1723 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1723 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1723 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1723 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1723 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 20 page
background image
L
LL
LC
CC
CD
DD
D 驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
TM1723
TM1723
TM1723
TM1723
www.szpth.com
- 7 -
1
0
0
b4
b3
b2
b1
b0
b4:显示开关设置位;为1显示开,为0显示关
b3:LCD驱动偏压设置位;为1设为1/2偏压;为0设为1/3偏压
b2b1b0:LCD工作电压设置位;
当b2b1b0=111时,工作电压=VCC(VCC为芯片的工作电压)。当VCC=5V,b3=1的时候
(1/2偏压),调节电压的范围约2.24V-5V;b3=0(1/3偏压),调节电压的范围约是2.88-5V。
* 上电后,b4b3b2b1b0设为00111
九
九
九
九、
、
、
、串行数据传输格式
串行数据传输格式
串行数据传输格式
串行数据传输格式:
:
:
:
读取和接收1个BIT都在时钟的上升沿操作。
数据接收
数据接收
数据接收
数据接收(
(
(
(写数据
写数据
写数据
写数据)
)
)
)
DIO
CLK
STB
B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
1
2
3
4
5
6
7
8
图(5)
数据读取
数据读取
数据读取
数据读取(
(
(
(读数据
读数据
读数据
读数据)
)
)
)
DIO
CLK
STB
``````
1
2
8
B0
B1
B7
``````
B0
B1
B2
B3
Twait
送送送送送 送
送读送送读 读
图(6)
▲ 注意
注意
注意
注意:读取数据时,从串行时钟CLK 的第8 个上升沿开始设置指令到CLK 下降沿读数据之间需
要一个等待时间Twait(最小1μS)。
十
十
十
十、
、
、
、安键扫描
安键扫描
安键扫描
安键扫描、
、
、
、PWM
PWM
PWM
PWM口
口
口
口、
、
、
、SW
SW
SW
SW口
口
口
口的应用
的应用
的应用
的应用
10.1按键
按键
按键
按键:
:
:
:
键扫描由TM1723自动完成,不受用户控制,用户只需要按照时序读键值。完成一次键扫需
要2个显示周期,一个显示周期大概需要T=8x500US,在8MS先后按下了2个不同的按键,2次读到的
键值都是先按下的那个按键的键值。
按照图(9)用示波器观察SEG1/KS1和SEG2/KS2的输出键扫波形,见图(10)
。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com