Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TM1726 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1726
Description  LCD Driver control special circuit
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1726 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

  TM1726 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1726 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1726 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1726 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1726 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1726 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1726 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1726 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1726 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 14 page
background image
L
LL
LC
CC
CD
DD
D 驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
TM1726
TM1726
TM1726
TM1726
www.szpth.com
- 4 -
SCL
SDA
START
写“1”
写“0”
ACK
STOP
A
B
C
D
E
第8个SCL
图
图
图
图 3
33
3
4: 一个字节数据传输格式
一个字节数据的传输格式如图 4,数据发送时 LSB 在前,MSB 在后。
B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
SCL
SDA
1
2
3
4
5
6
7
8
图
图
图
图 4
44
4
5: 显示控制命令
B7
B7
B7
B7
B6
B6
B6
B6
B5
B5
B5
B5
B4
B4
B4
B4
B3
B3
B3
B3
B2
B2
B2
B2
B1
B1
B1
B1
B0
B0
B0
B0
0
TESE
STANDBY
LF
BIAS
PWM2
PWM1
PWM0
TEST:
=0,正常工作模式;=1 测试模式。在测试模式下,芯片工作的时钟切换为 SCL,
当从正常工作模式切换为测试模式,芯片的显示周期复位,重新开始新的扫
描周期。
STANDBY:
=0,待机模式;=1,正常工作模式。在待机模式下 SEG 和 COM 均被拉高,内
部振荡器停止工作。
LF:
=0,LINE 模式;=1FRAME 模式。
BIAS:
=0,1/3BIAS;=1,1/2BIAS
PWM:
显示亮度调节只能对 3V 电压驱动的屏有效,如果使用 5V 液晶屏,不满意显
示亮度,可调节 IC 的供电电压(见表 2)
。
PWM<2:0>
PWM<2:0>
PWM<2:0>
PWM<2:0>
驱动电压
驱动电压
驱动电压
驱动电压(
(
(
(V
VV
V)
)
)
)
说明
说明
说明
说明
111
5.0
驱动 5V 的屏
110
3.3
101
3.2
100
3.1
011
3.0
010
2.9
001
2.8
000
2.7
驱动 3V 的屏
表
表
表
表 2
22
2:
:
:
:PWM
PWM
PWM
PWM 设置对应驱动电压
设置对应驱动电压
设置对应驱动电压
设置对应驱动电压



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com