Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TM1802 Datasheet(PDF) 3 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1802
Description  Single way LED
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1802 Datasheet(HTML) 3 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

  TM1802 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1802 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1802 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1802 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1802 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1802 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
单
单
单
单通道
通道
通道
通道 LED
LED
LED
LED 驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
TM1802
TM1802
TM1802
TM1802
www.szpth.com
- 3 -
逻辑电源电压
VDD
-0.5~+5.0(根据电感值而
定,具体参看应用说明)
V
输出端口耐压
VOUT
10
V
LED驱动输出电流
IO1
30~400可调
mA
功率损耗
PD
200
mW
工作温度
Topt
-40~+80
℃
储存温度
Tstg
-65~+150
℃
正常工作范围
正常工作范围
正常工作范围
正常工作范围(
(
(
(Ta =
Ta =
Ta =
Ta = -
--
-20
20
20
20 ~
~
~
~ +
++
+70
70
70
70℃
℃
℃
℃,
,
,
,Vss = 0 V
Vss = 0 V
Vss = 0 V
Vss = 0 V)
)
)
)
参数
符号
最小
典型
最大
单位
测试条
件
逻辑电源电压
VDD
1.2
3.0
5.0
V
-
七
七
七
七、
、
、
、应用电路
应用电路
应用电路
应用电路:
:
:
:
八
八
八
八、
、
、
、应用说明
应用说明
应用说明
应用说明:
:
:
:
2
1
3
DC 1.2V~5V,
1.2V 或者 1.5V 干电
池一节或者两节
电感
20uH~560uH
TM1802
-SOT-23



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com