Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TM1823 Datasheet(PDF) 5 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1823
Description  16 - channel LED drive control IC
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1823 Datasheet(HTML) 5 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

  TM1823 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1823 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1823 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1823 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1823 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1823 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1823 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1823 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
通道
驱动控制
www.szpth.com
V1.3
- 5 -
电气特性
电气特性
电气特性
电气特性
极 参数 T。=25℃,Vss=0V
参数
符号
范围
单位
逻辑电源电压
Vdd
-0.5~+7.0
V
逻辑输入电压
VI
-0.5~VDD+0.5
V
工作温度
Topt
-40~+85
℃
存储温度
Tstg
-65~+150
℃
正常工作范围 T。=-40℃~+85℃,Vss=0V
参数
符号
Min
Typ
M。x
单位
测试条件
逻辑电源电压
Vdd
5
V
-
高电平输入电压
VIH
3.7
-
Vdd
V
Vdd=5V
低电平输入电压
VIL
0
-
1.5
V
Vdd=5V
电气特性 T。=-40℃~+85℃,VDD=5V,Vss=0V
参数
符号
Min Typ M。x 单位
引脚
测试条件
VOH1
16
22 28
mA
Y0~Y15,LEO2,CLKO2
高电平输出电流
VOH2
10
15 20
mA
OEO,LEO1,LEO2,AO,BO,CO
Vo=4.5V
VOL1
18
24 30
mA
Y0~Y15,LEO2,CLKO2
低电平输出电压
VOL2
10
16 22
mA
OEO,LEO1,LEO2,AO,BO,CO
Vo=0.5V
高电平输入电压
VIH
3.7
-
Vdd
V
OEI,AI,BI,CI,DI,LEI,CLKI
-
低电平输入电压
VIL
0
-
1.5
V
OEI,AI,BI,CI,DI,LEI,CLKI
-
动态电流损耗
Idddyn
-
-
300
uA
-
无负载
内部振荡频率
Fvco
1.8
2
2.2
uS
-



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com