Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TM1819 Datasheet(PDF) 5 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

Part # TM1819
Description  LED
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TITAN [Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.titanmec.com/index.php/en/
Logo TITAN - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

TM1819 Datasheet(HTML) 5 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

  TM1819 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1819 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1819 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1819 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1819 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1819 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1819 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1819 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1819 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
©Titan Micro Electronics
www.titanmec.com
V1.1
16 位固定恒流驱动 IC
TM1819
推荐工作条件范围
(在-40℃~+85℃下)除非另有说明
TM1819
参数
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
VDD
电源电压
3.0
5.0
5.5
V
VO
输出端耐压范围
OUT0~OUT15
7.0
V
VIH
高电平输入电压
0.7VDD
VDD
V
VIL
低电平输入电压
GND
0.3VDD
V
VDD=5.0V
6.0
mA
IDD
静态电流
VDD=3.3V
4.0
mA
2.5V≤OUT≤7.0V
3V≤VDD≤3.6V
38
mA
IOLC
恒定输出灌电流
1.2V≤OUT≤7.0V
4.5V≤VDD≤5.5V
38
mA
TA
工作温度范围
-40
+85
℃
TJ
工作结温范围
-40
+125
℃
电气特性
(在 VDD=3V~5.5V 和-40℃~+85℃下,典型值 VDD=5V 和 TA=+25℃)除非另有说明
TM1819
参数
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
IIN
输入电流
VIN=接 VDD 或者 GND
SDI,CLK,LE
-1
1
uA
IOH
高电平输出电流
VDD=5V,SDO=4.5V
-8
mA
IOL
低电平输出电流
VDD=5V,SDO=0.5V
16
mA
VOH
高电平输出电压
IOH=-6mA:SDO
VDD-0.4
VDD
V
VOL
低电平输出电压
IOL=10mA:SDO
0.4
V
ICC0
SDI/CLK/LE=0
11
12
mA
ICC1
电源工作电流(VDD)
OUT0~OUT15
开,SDI,CLK,LE=0
13
15
mA
IOLKG
输出漏电流
OUTn=OFF,VOUTn=VOUT
fix=5.5V
0.1
uA
ΔIOLC0
恒流误差
(通道对通道)
OUT0~OUT15 开 ,VOUTn
=1.2V=VOUTfix=1.2V
±1
±2.5
%
ΔIOLC1
恒流误差
(芯片对芯片)
OUT0~OUT15 开,VOUTn=
1.2V=VOUTfix=1.2V,VDD
=5V,TA=25℃
±2
±3
%



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com