Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

BAT40 Datasheet(PDF) 24 Page - Pentair plc. All rights reserved.

Part # BAT40
Description  Battery Backup System
PDF  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PENTAIR [Pentair plc. All rights reserved.]
Direct Link  https://www.pentair.com/
Logo PENTAIR - Pentair plc. All rights reserved.

BAT40 Datasheet(HTML) 24 Page - Pentair plc. All rights reserved.

Back Button BAT40 Datasheet HTML 20Page - Pentair plc. All rights reserved. BAT40 Datasheet HTML 21Page - Pentair plc. All rights reserved. BAT40 Datasheet HTML 22Page - Pentair plc. All rights reserved. BAT40 Datasheet HTML 23Page - Pentair plc. All rights reserved. BAT40 Datasheet HTML 24Page - Pentair plc. All rights reserved. BAT40 Datasheet HTML 25Page - Pentair plc. All rights reserved. BAT40 Datasheet HTML 26Page - Pentair plc. All rights reserved. BAT40 Datasheet HTML 27Page - Pentair plc. All rights reserved. BAT40 Datasheet HTML 28Page - Pentair plc. All rights reserved. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 42 page
background image
La pompe ne
fonctionne pas :
vérifier toutes les connexions de câblage.
vérifier si la batterie a une tension basse ou si elle est défectueuse.
vérifier que l'interrupteur automatique se déplace librement.
appuyer sur la touche de réinitialisation du disjoncteur de circuit se trouvant sur le panneau de commande.
Le moteur ronronne
mais la pompe ne
fonctionne pas :
vérifier si la batterie a une tension basse ou si elle est défectueuse.
La pompe
fonctionne mais
pompe très peu ou
pas du tout d'eau :
vérifier que le clapet de non retour est en place entre la décharge de la pompe primaire et la division du
système de secours à batterie et qu'il fonctionne.
vérifier que rien n'obstrue le tuyau de décharge.
la longueur ou la hauteur du tuyau de décharge excède la capacité de la pompe. Se reporter au tableau
VI de la page 11 pour connaître la capacité de la pompe.
vérifier si la batterie a une tension basse ou si elle est défectueuse.
Les fils positif (+) et négatif (-) de la pompe sont inversés. Les débrancher et les rebrancher au bon endroit.
La pompe effectue
des cycles trop
fréquemment :
vérifier que le clapet de non retour est en place entre la décharge de la pompe primaire et la division du
système de secours à batterie et qu'il fonctionne correctement. Installer un clapet de non retour auxiliaire
(se reporter aux pages 5 et 6) ou remplacer le clapet déjà en place, selon ce qui s'avère nécessaire.
DÉPANNAGE DU SYSTèME DE SECOURS à BATTERIE
Dépannage
24
Symptôme
Cause(s) possible(s)
Mesure de correction
La pompe ne fonctionne
pas ou ne démarre pas
La pompe n'est pas branchée
Vérifier que la pompe est branchée dans une prise fonctionnelle.
Fusible sauté
Si le fusible est sauté, le remplacer par un autre de calibre approprié.
Tension basse dans la ligne
Si la tension est sous le seuil minimum recommandé, vérifier le calibre
du câblage de l'interrupteur principal de la propriété. Si le calibre est
correct, communiquer avec l'entreprise de service électrique ou hydro.
Moteur défectueux
Remplacer la pompe.
Interrupteur à flotteur défectueux Remplacer l'interrupteur à flotteur.
Agitateur
Si l'agitateur ne tourne pas, retirer le corps inférieur de la pompe et
déterminer la source du blocage.
Flotteur obstrué
Retirer l'obstruction.
La pompe démarre et
arrête trop souvent
Retour d'eau dans la tuyauterie Installer un clapet de non retour ou remplacer celui qui est en place.
Interrupteur à flotteur défectueux Remplacer l'interrupteur à flotteur.
La pompe ne s'arrête pas Interrupteur à flotteur défectueux Remplacer l'interrupteur à flotteur.
Décharge obstruée (obstacle ou
glace dans le tuyau)
Retirer la pompe; nettoyer la pompe et sa tuyauterie.
Flotteur obstrué
Retirer l'obstruction.
Tamis d'entrée bouché
Retirer la pompe et nettoyer le tamis d'entrée et l'agitateur.
La pompe fonctionne mais
ne tire que très peu d'eau,
voire pas du tout
Tension basse dans la ligne
Si la tension est sous le seuil minimum recommandé, vérifier le calibre
du câblage de l'interrupteur principal de la propriété. Si le calibre
est correct, communiquer avec l'entreprise de service électrique ou
hydro.
Il y a quelque chose de coincé
dans l'agitateur
Retirer la pompe et nettoyer l'agitateur.
Pièces usées ou défectueuses ou
agitateur bloqué
Nettoyer l'agitateur s'il est bloqué; sinon, remplacer la pompe.
Vérifier si le clapet installé a un
orifice d'aération
Sinon, percer un trou de 1,6 à 3,2 mm (1/16 à 1/8 po) de diamètre
entre la décharge de la pompe et le clapet de non retour (à 2,54-
5,08 cm - 1-2 po - au-dessus du point où le tuyau de décharge est
visé dans la décharge de la pompe, mais sous le niveau d'eau).
Tamis d'entrée bouché
Retirer la pompe et nettoyer le tamis d'entrée.
Le clapet de non retour
est installé à l'envers
Vérifier que le clapet de non retour est bien installé.
DÉPANNAGE DE LA POMPE PRINCIPALE



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com