Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

MSP40 Datasheet(PDF) 13 Page - Pentair plc. All rights reserved.

Part # MSP40
Description  MSP40 Submersible Sewage Ejector
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PENTAIR [Pentair plc. All rights reserved.]
Direct Link  https://www.pentair.com/
Logo PENTAIR - Pentair plc. All rights reserved.

MSP40 Datasheet(HTML) 13 Page - Pentair plc. All rights reserved.

Back Button MSP40 Datasheet HTML 8Page - Pentair plc. All rights reserved. MSP40 Datasheet HTML 9Page - Pentair plc. All rights reserved. MSP40 Datasheet HTML 10Page - Pentair plc. All rights reserved. MSP40 Datasheet HTML 11Page - Pentair plc. All rights reserved. MSP40 Datasheet HTML 12Page - Pentair plc. All rights reserved. MSP40 Datasheet HTML 13Page - Pentair plc. All rights reserved. MSP40 Datasheet HTML 14Page - Pentair plc. All rights reserved. MSP40 Datasheet HTML 15Page - Pentair plc. All rights reserved. MSP40 Datasheet HTML 16Page - Pentair plc. All rights reserved.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 16 page
background image
13
Pendant l’essai de mise à la terre,
si l’aiguille dépasse le zéro, il est
probablequ’unfildumoteurtouche
le stator à un endroit quelconque et
que le stator doive être remplacé.
Essaiderésistancedubobinage.
Si
l’essai de mise à la terre du moteur
est satisfaisant, on doit mesurer
la résistance du bobinage. Utiliser
un ohmmètre avec le pointeur
d’échelle réglé sur l’échelle R X 1.
Sur cette échelle, l’appareil affiche
directement des ohms. Vérifier
toujours l’ohmmètre en mettant
les fils en contact comme décrit
ci-dessus dans l’essai de mise à la
terre avant de mesurer le bobinage.
Brancher un fil de l’ohmmètre à
chacun des fils noirs. L’ohmmètre
doit indiquer environ 1,9 ohm.
Ceci représente la résistance du
bobinage principal d’un stator de
115 volts. Pour un stator de 230
volts, cette mesure devrait être
d’environ 7,7 ohms.
Déposer ensuite le condensateur et
brancher un fil de l’ohmmètre aux
bornes des fils bruns. L’ohmmètre
devrait indiquer environ 12 ohms
pour un stator de 115 volts. Pour
un stator de 230 volts, cette mesure
devrait être d’environ 21,3 ohms.
Ceci est la résistance du bobinage
de démarrage.
7. Retrait du stator. Pour retirer le
stator, enlever les quatre vis à tête
HEX et débrancher les fils bruns
du condensateur et retirer la plaque
de stator avec le condensateur.
Soulever le stator de la plaque
d’étanchéité (8) et le mettre de
côté.
8. Retrait de l’impulseur. Pour retirer
l’impulseur (10), maintenir l’arbre
du moteur (5) avec un tournevis
au centre de l’impulseur et taper
sur l’impulseur avec un maillet
en plastique ou en caoutchouc
pour la faire tourner dans le sens
antihoraire.
9. Vérification du joint. Retirer
la partie rotative du joint (6) de
l’arbre en insérant un tournevis
sous le bord du joint et en le
soulevant. Vérifier si la face du
joint comporte des entailles ou des
traces d’une assise inégale. Si c’est
le cas, remplacer le joint.
(Voir l’étape 14.)
6097 1009



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com