Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SP4502 Datasheet(PDF) 5 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

Part # SP4502
Description  Synchronous charge and discharge mobile power SOC
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TPOWER [Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.tpower-ic.com/
Logo TPOWER - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

SP4502 Datasheet(HTML) 5 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

  SP4502 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. SP4502 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. SP4502 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. SP4502 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. SP4502 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. SP4502 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. SP4502 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
SP4502
同步充放电移动电源 SOC
Ver1.3
TPOWER Semiconductor
5
深圳市天源中芯半导体有限公司
5
应用说明
充电电流设定
充电电流可以通过设定 ISET 引脚的电阻来设定,最大可
设定充电电流为 2.5A,常用充电电流与 ISET 电阻对应
关系可以参考下表:
RISETΩ
ICHARGE(A)
51
2.5
120
2
220
1.5
430
1
910
0.5
充电模式
如果充电之前锂离子电池电压低于 2.9V,为了保护电池,
SP4502 工作在涓流充电模式,此时充电电流为 180mA
左右;当电池电压达到 2.9V 以后,SP4502 进入恒流充
电模式,以设定的电流给电池充电;当电池电压达到 4.2V
后,SP4502 工作在恒压充电模式,此时输出电压恒定,
充电电流逐渐减小,当充电电流减小为 150mA 时,充电
过程结束。
负载检测与低功耗智能待机
负载插入时 SP4502 可以自动检测到负载并开启升压电
路工作。当负载拔掉,经过 16S 延时,升压电路关闭,
IC 进入低电流待机模式。
放电指示
放电时,LED1~LED4 根据电池电压指示当前电量,当
电池电压低于 3.05V 时,LED1 会以 2HZ 频率快闪进行
低电提示。
手电照明输出
LIT 端可以驱动 LED 灯用于手电筒照明,最大驱动电流为
100mA , 可以给 LED 串联电阻来减小指示手电灯的电
流,SWT 是手电照明使能端,如果长按 S1 键 1.5S,手电
筒打开,再次长按 S1 键 1.5S 手电筒输出关闭。
电池低压保护
启动时,当 BAT 电压大于 3.2V 时,升压电路开始工作,
工作过程中如果电池电压低于 3.05V,则 LED1 会以 2HZ
频率快闪提醒电量较低,当电池电压低于 2.9V,则放电
输出关闭,SP4502 进入低电流待机模式。
温度保护
SP4502 内部集成了温度反馈环路,充电或放电时,如果
芯片内部的温度升高到 110℃,充电电流或放电电流会随
着芯片内部的温度升高而降低,从而减小系统功耗,抑
制温升,保护芯片不被高温损坏,如果芯片温度升高到
140℃时,强行将芯片关断,等到芯片温度降低到 110℃
时再重新恢复工作。
电池温度或环境温度检测
芯片的 NTC 引脚固定输出电流为 60uA,如果 NTC 管脚
接电池的 NTC 电阻输出端,则可以检测电池温度,NTC
引脚也可以接 NTC 电阻到地用于检测环境温度。如果
NTC 管脚的电压小于 0.3V 或者大于 1.5V,意味着电池
温度或环境温度超过正常范围,则充电或放电被终止。
如果不需要电池温度或环境温度检测功能,则必须在
NTC 与地之间接 10K 电阻。
保护功能
SP4502 集成了过充保护、过放保护、温度保护、输出过
压保护、输出重载保护、输出短路保护等多重保护机制,
也可以额外再加一颗 DW01 对系统进行双重保护。
元件选择
1、输出电容 C2 选择质量较好的低 ESR 的贴片电容,否
则会影响输出纹波;
2、C3 需大于 2.2uF 已保证环路工作稳定;
3、电感 L1 的饱和电流需大于 5A,否则因电感饱和会导
致芯片工作不正常;
4、R4 和 C4 可以改善 EMI 及输出帯载稳定性,须添加;
5、D+/D-分压电阻总等效电阻须大于 120K。
PCB 设计参考
1、R4 和 C4 尽量靠近芯片;
2、IC 下面敷铜接 GND,AGND、PGND 直接打到 IC 下
面的散热敷铜上,地线铺开面积要尽量大,其它不重要的
线都可以绕开以满足地线需要;
3、BAT 电容 C5/C6 既要靠近芯片 BAT 脚又要靠近电感,
或者在芯片 BAT 脚和电感旁边各放置一个 10uF 的电容;
BAT 电容的地线尽量接在大面积地线上,不要经过较小
的地线再到芯片和大面积地;
4、VDD 电容 C1 要靠近芯片 VDD 脚,其地线尽量接在
大面积地线上,不要经过较小的地线再到芯片和大面积
地;
5、OUTP 输出电容 C2 尽量靠近芯片,其地线尽量接在
大面积地线上,不要经过较小的地线再到芯片和大面积
地;
6、电感需靠近 BAT 电容 C5,电感和电容 C5 以及芯片
尽量在同一层而不要过过孔,电感到 SW 的走线尽量短
而粗。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com