Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP4057 Datasheet(PDF) 5 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

Part # TP4057
Description  600mA lithium battery charger
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TPOWER [Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.tpower-ic.com/
Logo TPOWER - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

TP4057 Datasheet(HTML) 5 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

  TP4057 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4057 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4057 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4057 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4057 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4057 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
TP4057
600mA 锂电池充电器
V2.1
ShenZhen TPOWER Semiconductor
5
125℃时自动降低充电电流,这个功能可以使用户最大限
度的利用芯片的功率处理能力,不用担心因为过热而损
坏芯片或者外部元器件。这样,用户在设计充电电流时,
可以不用考虑最坏情况,而只是根据典型情况进行设计
因为在最坏情况下,TP4057会自动减小充电电流。
引脚功能
CHRG(PIN1):充电状态指示端
当充电器向电池充电时,CHRG引脚被内部开关拉到低电
平,表示充电正在进行;否则CHRG管脚处于高阻态。
GND(PIN2):电源地
BAT(PIN3):电池正连接端
将电池的正端连接到此管脚。无VCC接入或者电池充满
进入待机状态后,BAT管脚的漏电流小于3uA,BAT管脚向
电池提供充电电流和4.2V的限制电压。
VCC(PIN4):输入电压正端
此管脚的电压为内部电路的工作电源。V
CC输入电压必须
大于欠压锁定阈值且同时大于BAT电压100mV时,充电
才会开始。当V
CC输入电压低于欠压锁定阈值或VCC与
BAT 管脚的电压差小于30mV时,TP4057将进入低功耗
的停机模式,此时BAT管脚的消耗电流小于3uA。
STDBY(PIN5):充电完成指示端
当电池充电完成时,STDBY被内部开关拉到低电平,表示
充电完成。除此之外,STDBY管脚将处于高阻态。
PROG(PIN6):恒流充电电流设置端
从PROG管脚连接一个电阻到GND 可以对充电电流进
行设定。设定电阻器和充电电流采用下列公式来计算:
RPROG=1000V/IBAT
根据需要的充电电流I
BAT来确定电阻器RPROG的阻值。在
涓流充电阶段,此管脚的电压被调制在 0.1V;在恒流充
电阶段,此管脚的电压被固定在1V。
应用说明
充电终止
当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值的1/10
时,充电过程结束。该条件是通过采用一个内部滤波比
较器对PROG引脚进行监控来检测的,当PROG引脚电压
降 至100mV以下的时间超过2ms时,充电终止。
智能再充电
在待机模式中,TP4057 对 BAT 引脚电压进行监控,只
有当 BAT 引脚电压低于再充电阈值电压 4.1V 时(对应电
池容量 80%~90%),才会开始新的充电循环,重新对电
池进行充电,这就避免了对电池进行不必要的反复充电,
有效延长电池的使用寿命。
增加热调节电阻
降低IC的V
CC与BAT两端的压降能够显著减少IC中的
耗。在热调节时,这具有增加充电电流的作用。实现方
式可以在输入电源与V
CC之间串联一个0.5Ω的电阻或正
向导通压降小于0.5V的二极管,从而将一部分功率耗掉。
充电电流软启动
TP4057 内置了软启动路。当一个充电循环被启动时,充
电电流将在20uS的时间从零逐渐上升至恒流充电电流。
充电状态指示器
TP4057有两个漏极开路状态指示输出端,CHRG和
STDBY, 当充电器处于充电状态时,CHRG被拉到低电
平,充电结束后,CHRG为高阻态,STDBY被拉到低电
平。
如果不使用状态指示功能时,将不用的状态指示输出端
浮空或接地。下表示装态指示功能总结:
充电状态
红灯(CHRG)
绿灯(STDBY)
正在充电
亮
灭
充电完成
灭
亮
欠压、温度过高
灭
灭
BAT接10uF电
容
闪烁(
T≈3S)
亮
智能温度控制
TP4057内部集成了智能温度控制功能,当芯片温度高于
115℃时,会自动减小充电电流。
该功能允许用户提高给定
电路板功率处理能力的上限而没有损坏 TP4057 的风
险。在保证充电器将在最坏情况条件下自动减小电流的
前提下,可根据典型(而不是最坏情况)环境温度来设
定充电电流。



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com