Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP4205 Datasheet(PDF) 5 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

Part # TP4205
Description  36V/1.2A high dimming ratio LED driver
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TPOWER [Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.tpower-ic.com/
Logo TPOWER - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

TP4205 Datasheet(HTML) 5 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

  TP4205 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4205 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4205 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4205 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4205 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4205 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4205 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
TP4205
36V/1.2A 高调光比 LED 驱动器
V1.0
Shen Zhen TPOWER Semiconductor
5
调小到任意值。
模拟调光
DIM脚可以外加一个直流电压(VDIM)来进行模拟调光,以
调整
LED的输出电流,如下图所示:
此时输出电流可以由以下两式表示:
(0.5V ≤VDIM≤2.5V)
(2.5V ≤VDIM≤5.0V)
PWM 调光
TP4205 可以在 DIM 脚输入 PWM 信号来进行 PWM 调
光,以调整
LED 的输出电流,如下图所示:
输出电流与
PWM 信号占空比成正比,输出平均电流可以
由以下两式表示:
(0≤D≤100%,2.5V≤VPULSE≤5V)
(0≤D≤100%, 0.5≤VPULSE≤2.5V)
其中,
VPULSE 为 PWM 信号的高电平幅值。
通过
PWM调光,LED的输出电流可以从0%到100%变化。
LED的亮度是由PWM信号的占空比所决定。例如PWM信
号的占空比为
25%,则LED的输出平均电流为所设定电流
的
25%。建议设置PWM调光频率在100Hz以上,以避免
人的眼睛可以看到
LED的闪烁。PWM调光比模拟调光的
优势在于不改变
LED的色温。TP4205调光频率最高可达
到
20kHz以上。
自动温度补偿控制
TP4205 内部集成了自动温度补偿控制电路,当芯片内部
的温度超过
130℃时,LED 输出电流会随着温度的上升
而逐渐减小,并最终稳定在某一电流值。这就避免了传
统过温保护所引起的
LED 低频闪烁问题。当芯片内部的
温度上升到
150℃时,LED 输出电流减小至零。
关断模式
通过在
DIM端接入0.3V以下的电压,实现系统关断,此时
芯片处于待机模式。通常情况下,芯片的待机电流典型
值为
80μA左右。
软启动模式
通过在
DIM脚外接入一个电容,使得系统启动时DIM脚的
电压缓慢上升,这样
LED的输出电流也缓慢上升,从而实
现软启动。通常情况下,软启动时间和外接电容的大小
关系大约
200us/nF。
LED 开路保护
TP4205 具有输出开路保护功能,负载一旦开路,芯片将
被设置于安全的低功耗模式,负载重新连接后则进入正
常的工作状态。
电感选择
TP4205 的 LED 输出电流在 0~1.2A 的范围内,推荐使用
的电感参数范围为
47uH~100uH。电感的饱和电流必须
要比
LED 输出电流高 30%到 50%。
二极管选择
为了保证最大的效率以及性能,二极管
(D5)应选择快速恢
复、低正向压降、低寄生电容、低漏电的肖特基二极管。
电流能力以及耐压视具体的应用而定,但应保持
30%的
余量,有助于稳定可靠的工作。另外值得注意的一点是
应考虑温度高于
85℃时肖特基的反向漏电流。过高的漏
电 会 导 致 系 统 功 耗 的 增 加 。
AC12V 输入整流二极管
(D1~D4)一定要选用低压降的肖特基二极管,以降低自身
功率损耗
降低输出纹波
如果需要减少
LED 输出电流纹波,可以在 LED 输出的两
端并联一个电容来实现。
1uF 的输出电容可以使 LED 输
出电流纹波减少大约
1/3。适当的增大输出电容可以抑制
更多的纹波。需要注意的是输出电容不会影响系统的工
作频率和效率,但是会影响系统启动延时以及
PWM 调光
频率。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com