Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP4213 Datasheet(PDF) 5 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

Part # TP4213
Description  Charge and discharge indication small volume mobile power solution
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TPOWER [Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.tpower-ic.com/
Logo TPOWER - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

TP4213 Datasheet(HTML) 5 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

  TP4213 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4213 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4213 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4213 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4213 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4213 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
TP4213
带充放电指示小体积移动电源方案
Ver1.4
Shenzhen TPOWER Semiconductor
5
应用说明
温充电模式
TP4213 内部集成了温度反馈环路,充电时,如果芯片内
部的温度升高到 120℃,充电电流会随着芯片的温度升高
而降低,从而减小系统功耗,降低温升,当温度升高到
140℃时,充电电流减小为零,由于温度反馈控制, IC
工作温度最终会稳定在 120℃~140℃之间的某个值。该
功能允许用户提高给定电路板功率处理能力的上限而没
有损坏 IC 的风险。在保证充电器将在最坏情况条件下自
动减小电流的前提下,可根据典型(而不是最坏情况)
环境温度来设定充电电流。
过温保护
在充电或者放电时,如果芯片温度升高到 150℃,则芯片
停止工作以保护芯片以及锂离子电池,等到温度降低到
120℃后再自动恢复工作。
充电电流设定
充电电流可以通过设定 ISET 引脚的电阻来设定,关系如
下式:
ISET
CHRG
R
V
I
1
1000 
充电模式
如果充电之前锂离子电池电压低于 2.9V,为了保护电池,
TP4213 工作在涓流充电模式,此时充电电流为正常设定
电流的 1/10;当电池电压达到 2.9V 以后,TP4213 进入
恒流充电模式,以设定的电流给电池充电;当电池电压
达到 4.2V 后,TP4213 工作在恒压充电模式,此时输出
电压恒定,充电电流逐渐减小,当充电电流减小为正常
设定电流的 1/10 时,充电过程结束,充电电流降为零,
若充电器未移除,
那么只有电池电压重新低于 4.1V 以后,
才会进入再充模式,防止电池反复充电而降低寿命。
电池低压保护
启动时,当 BAT 电压大于 3.2V 时,升压电路开始工作,
工作过程中如果电池电压低于 2.9V,则放电输出关闭,
TP4213 进入低电流待机模式,待机电流为小于 8uA。
负载检测与低功耗智能待机
TP4213 支持负载自动检测方式,当负载接入时,自动唤
醒给负载充电,当负载拔掉、或输出电流小于 30mA
(Typical),经过 16S 延时,电路关闭,IC 进入低电流
待机模式,待机电流减小到 8uA 以下。
充电指示
LED1 外接指示 LED 灯,充电时, LED1 以 1Hz 频率闪
烁,电池充饱后 LED1 常亮
放电指示
LED2 外接指示 LED 灯, 放电时,LED2 常亮,当电池
电压低于 3.5V LED2 以 1Hz 频率闪烁以提示电量较低,
当电池电压低于 2.9V 后 LED2 熄灭。
对于可以用一颗 LED 灯的模具,TP4213 也可以只用一
颗 LED 同时实现充电与放电指示,只需将芯片的 LED1
与 LED2 短接后再接 LED 灯,充电放电指示方式与以上
一样,只是用同一颗灯实现而已。
元件选择
1、为降低输出纹波,输出电容 C2 选择低 ESR 的贴片电
容;
2、电感 L1 的饱和电流需大于 3A,否则因电感饱和可能
会导致芯片工作不正常;
3、二极管 D1 选择低压大电流的肖特基二极管,建议使
用 SS34;
4、SW 到 GND 的 4.7nF 电容 C4 不能去掉,SW 为开
关切换脚 ,切换时会有一个超过 10V 的尖峰,所以 C4
的耐压需大于 16V,C4 尽量靠近 IC;
5、电阻 R3 对封装无要求,但是 R3 不能省略。
保护功能
TP4213 集成了过充保护、过放保护、充电温度补偿、过
温保护、输出过压保护、输出重载保护、输出短路保护
等多重保护机制,另外可以在 VDD 与地之间加一个稳压
管 ZD 以避免 VDD 输入电源纹波太高。
PCB 设计参考
1、5V 输出端的 USB 外壳不能接 GND,需浮空;
2、整个 PCB 建议敷铜散热,散热面积尽量大;
3、
BAT 与地的电容 C3 靠近 IC 的 BAT 和 GND 脚,BAT+
和 BAT-需先经过 BAT 电容再到 IC,各 GND 走线要尽量
粗,空余的地方全部走 GND;
4、应用图中红色标记的两条路径为大电流路径,走线要
短且粗,尽量不要过过孔;
5、芯片底部散热焊盘同时也是芯片的 GND,需与 PCB
有良好焊接。
PCB 关键走线参考
注: 红色为正面,蓝色为反面。PCB 关键走线参考只是针
对关键元件及走线的一个参考示意,还需结合实际的 PCB
要求。



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com