Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP4221A Datasheet(PDF) 6 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

Part # TP4221A
Description  Mobile power single chip solution
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TPOWER [Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.tpower-ic.com/
Logo TPOWER - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

TP4221A Datasheet(HTML) 6 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

  TP4221A Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4221A Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4221A Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4221A Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4221A Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4221A Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4221A Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4221A Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
TP4221A/TP4221B/TP4221C
移动电源单芯片解决方案
Ver1.4
Shenzhen TPOWER Semiconductor
6
放电指示
放电时,LED1~LED5 根据电池电压指示当前电量,当
电池电压低于 3.1V 时,LED1 会以 1HZ 闪烁进行低电提
示。
手电照明输出
LIT 端可以驱动 LED 灯用于手电筒照明,最大驱动电流为
100mA ,SWT 是手电照明使能端,如果长按 S1 键 1.2S,
手电筒打开,再次长按 S1 键 1.2S 手电筒输出关闭。
元件选择
1、输出电容 C2/C5 选择质量较好的低 ESR 的贴片电容,
否则会影响输出纹波,若不加 C5,C2 需相应增加。
2、输出电感 L1 的饱和电流需大于 3A,否则因电感饱和
可能会导致芯片工作不正常。
3、二极管 D1 选择低压大电流的肖特基二极管,建议使
用 SS34。
4、电阻 R11 为可选,R11 主要是减小充电时芯片所承
受的功耗降低芯片温度,这里需要根据 R11 的 实际功
耗选择封装尺寸 ;
5、SW 到 GND 的 10nF 电容 C4 不能去掉,SW 为开关
切换脚 ,切换时会有一个超过 10V 的尖峰,所以 C4 的
耐压需大于 16V,C4 尽量靠近 IC。
6、电阻 R6 对封装无要求,但是 R6 不能省略。
保护功能
TP4221X 集成了过充保护、过放保护、充电温度补偿、
过温保护、输出过压保护、输出重载保护、输出短路保
护等多重保护机制,另外可以在 VDD 与地之间加一个稳
压管 ZD 以避免 VDD 输入电源纹波太高。
PCB 设计参考
1、5V 输出端的 USB 外壳不能接 GND,需浮空;
2、IC 下面敷铜散热,散热面积尽量大且散热的地方留一
些通孔增强散热;
3、AGND、PGND1、PGND2 直接打到 IC 下面的散热
敷铜上;
4、PGND1 和 PGND2 为大电流地,BAT 与地的电容 C3
靠近 IC 的 BAT 和各 GND 管脚,BAT+和 BAT-需先经过
BAT 电容再到 IC,各 GND 走线要尽量粗,空余的地方
全部走 GND;
5、典型应用图中红色标记的两条路径为大电流路径,走
线要短且粗,尽量不要过过孔;
6、为避免 VDD 输入电源纹波太高而将芯片损坏,可以
在 VDD 与地之间加一个稳压管;
7、
SW 到 GND 的电容 C4 靠近 SW 和输入电容 C3 的地。
PCB 关键走线参考
注: 红色为正面,蓝色为反面。PCB 关键走线参考只是针
对关键元件及走线的一个参考示意,还需结合实际的 PCB
要求。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com