Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP4223 Datasheet(PDF) 3 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

Part # TP4223
Description  Charge indicating small volume mobile power solution
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TPOWER [Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.tpower-ic.com/
Logo TPOWER - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

TP4223 Datasheet(HTML) 3 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

  TP4223 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4223 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4223 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4223 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4223 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4223 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
TP4223
带电量指示小体积移动电源方案
Ver1.4
Shenzhen TPOWER Semiconductor
3
管脚描述
管脚号
管脚名称
描述
1
BAT
锂离子电池正极
2
SW
升压电路功率 NMOS 漏端
3
OUTN
输出电压负极
4
LED1
充电状态与电量指示端,外接指示 LED, 充电时,LED 有三种不同闪烁频率
分别对应 3 档电量,即 2Hz(V
BAT<3.6V)、1Hz(3.6V≤VBAT<3.9V),0.5Hz
(3.9V≤V
BAT<4.2V),电池充饱后 LED 常亮
5
LED2
放电状态与电量指示端,外接指示 LED, 放电时,LED 有三种不同闪烁频率
分别对应 3 档电量,即 0.5Hz(3.8V≤V
BAT<4.2V)、
1Hz(3.5V≤VBAT<3.8V)、
2Hz(2.9V≤VBAT<3.5V),电池电压低于 2.9V 后 LED 熄灭
6
ISET
充电电流设定端,外接一电阻到 GND 用于设定充电电流
7
OUTP
升压输出正极端以及输出电压采样端
8
VDD
外部电源输入端
Exposed
PAD
GND
IC 地,此散热片须与 PCB 有良好焊接
定购信息
封装
定购型号
包装形式
产品正印
ESOP8L
TP4223
Tape and Reel
TP4223
极限参数(注 1)
参数
额定值
单位
所有引脚电压
-0.3~+6.5
V
充电电流
1.2
A
放电电流
1.2
A
储存环境温度
-50~+150
℃
工作结温范围
-40~150
℃
HBM
2000
V
MM
200
V
推荐工作范围
符号
参数
参数范围
单位
VDD
充电输入电压
4.5~5.5
V
IC
充电电流
<1
A
TOP
工作环境温度
-20~85
℃
注 1:最大极限值是指超出该工作范围芯片可能会损坏。推荐工作范围是指在该范围内芯片工作正常,但不完全保证满足
个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电气参数规范。对
于未给定的上下限参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com