Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TLSU268G Datasheet(PDF) 2 Page - Toshiba Semiconductor

Part # TLSU268G
Description  TLSU268G
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Direct Link  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TLSU268G Datasheet(HTML) 2 Page - Toshiba Semiconductor

  TLSU268G Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TLSU268G Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TLSU268G Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TLSU268G Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TLSU268G Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TLSU268G Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TLSU268G Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
TLSU268G(F),TLRME68TG(F),TLYE68TG(F),TLGE68TG(F)
2003-07-04
2
電気・光学的特性 (Ta
= 25°C)
標準発光スペクトル
光度
(軸上)
IV
順電圧
VF
逆電流
IR
形
名
λd
λP
∆λ
IF
最小
標準
IF
標準
最大
IF
最大
VR
TLSU268G(F)
623
(636)
17
20
47.6
130
20
2.0
2.4
20
50
4
TLRME68TG(F)
626
(636)
17
20
85
330
20
2.0
2.4
20
50
4
TLYE68TG(F)
587
(590)
17
20
85
340
20
2.0
2.4
20
50
4
TLGE68TG(F)
571
(574)
17
20
47.6
155
20
2.0
2.4
20
50
4
単位
nm
mA
mcd
mA
V
mA
µA
V
使用上の注意
• この LED ランプからは、可視領域の発光のほかに赤外領域の発光があります。この LED に近接する位置でセンサ受
光素子を使用する場合には、赤外発光の影響についてあらかじめ評価、確認をしてください。
• 手はんだの場合は、260°C、5 s 以内または 300°C、3 s 以内で作業を終えてください。
• リードフォーミングするときは、素子自体にフォーミングストレスが残らないように曲げ、はんだ付けはフォーミン
グの後で実施してください。
直付け自動実装上の注意
(1) この製品は自動実装機による、スルーホール基板直付け用として開発した製品です。リード部から樹脂パッケージ
内部への、機械的なストレスの侵入を軽減できたことにより、従来の
φ3 mm 製品に比べて、パッケージ樹脂の破壊
や不点灯の発生抑止などで改善されています。ただし、はんだ付け直後の樹脂パッケージ部への機械的なストレス
は、品質事故の原因となるので、注意が必要です。
このことから以下の条件で実装をお願いします。
•
基板穴径は
0.9 mm を推奨します。ただし、実装機器や基板材料および基板加工方法により最適条件は変化し
ますので、必ず事前に実装評価を行い、問題のないことを確認してください。基板穴径が大きくなるほど、リー
ドのカット形状やクリンチ状態によって、はんだ付け時のストレスが大きくなり、不具合が発生しやすくなり
ます。特に注意をしてください。
•
リードのカットおよびクリンチによるストレスが最小限となるように、部品挿入時の圧力やクリンチの角度は、
必要最小限の量としてください。
•
プリヒートは
120~150°C で 60 s 以下、はんだフローは 260°C、5 s 以下で作業を終えてください。
(2) ラジアルリード型電子部品挿入機であるパナサートを例とした注意事項。
アンビルに関して、可動刃の構造から
2 本リードタイプが適しています。3 本リードタイプを使用する場合には、
特に以下の点に注意してください。
•
2 つの可動刃のストロークは極力合わせてください。また、可動刃のストロークの設定を大きくしすぎないで
ください。
•
2 つの可動刃のリード処理のタイミングのずれが最小になるように設定してください。タイミングのずれが大
きいと、アンビルの中央刃がリードを引っ張り、過度の機械的ストレスが
LED にダメージを与える場合があ
ります。
•
可動刃の欠けや過度の磨耗などはないようにしてください。
* なお、パナサート以外の機種においては、それぞれの装置の仕様説明書で確認してください。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com