Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP1000A Datasheet(PDF) 5 Page - Billiton Ltd.

Part # TP1000A
Description  Constant flow source feedback controller
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP1000A Datasheet(HTML) 5 Page - Billiton Ltd.

  TP1000A Datasheet HTML 1Page - Billiton Ltd. TP1000A Datasheet HTML 2Page - Billiton Ltd. TP1000A Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP1000A Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP1000A Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP1000A Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP1000A Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP1000A Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP1000A Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 12 page
background image
南京拓品微电子有限公司
NanJing Top Power ASIC Corp.
Rev1.2
典型特性曲线(T
A=25℃,Vout=5V,TP1000D 为例,有特别说明除外。
)
4.96
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
4.97
4.98
4.99
5.00
5.01
5.02
5.03
温度环境(℃)
110Vac
220Vac
500
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
温度环境(℃)
505
510
515
520
525
530
535
110Vac
220Vac
图 3.1 恒压输出 VS 温度(
mA
I
out
100
)
图 3.2 恒流输出 VS 温度(
V
V
out
6
.
3
)
4.5
4.7
4.9
4.3
4.1
3.9
3.7
3.5
3.3
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
温度环境(℃)
14.3
14.5
14.7
14.1
13.9
13.7
13.5
13.3
13.1
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
温度环境(℃)
图 3.3 最小工作电压 VS 温度
图 3.4 启动阈值电压 VS 温度
18.5
18.8
19.1
18.2
17.9
17.6
17.3
17.0
16.7
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
温度环境(℃)
66
67
68
65
64
63
62
61
60
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
温度环境(℃)
图 3.5 最大工作电压 VS 温度
图 3.6 最大工作频率 VS 温度



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com