Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SC308 Datasheet(PDF) 1 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # SC308
Description  Charger charger IC
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

SC308 Datasheet(HTML) 1 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  SC308 Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC308 Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC308 Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC308 Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC308 Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC308 Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
深圳市富满电子有限公司
SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.
SC308(文件编号:S&CIC0875)
座充充电器 IC
第 1 页 共 6 页
一、
概述
SC308 是一款管理锂电池充电功能的完整系统集成电路,它能提供快速充电,并最大化地延长电池寿命。SC308
监测电池的情况,如果电池电压低于 2.9V 时,决定是否需要预充电。预充电电流可通过外部电阻在 7.5mA 到 120mA
的任意范围内设置。预充电状态会使电池保持良好状况,并延长电池寿命。一旦电池电压达 2.9V,SC308 将自动转
换为恒流(CC)充电周期。内部电流的设定为预充电时电流的 10 倍以上。恒流循环功能将需要充电的时间降到最短,
当电池接近完全饱和,大概在 4.15V 左右,SC308 将自动转换为恒压(CV)的充电周期。在恒压充电周期,充电电流
将会减小使电池逐渐饱和而没有过饱和的危险,这是必要的,因为锂电池不能过饱和 50mV,否则就有爆炸的危险。
SC308 确保锂电充满,
但不会进入过饱和状态。在充电完成后,SC308 将进入关闭模式,降低内部耗电量到小于 35uA。
这一特点使 SC308 能够应用到便携式设备的内部,并在设备不工作时几乎不消耗任何能量。
SC308 也提供了片内温度保护。当温度达到预定的水平且电池面临过热危险,SC308 将减少充电电流使温度逐
渐降低。为电池充电提供适当的保护。
二、
特点
充电电流最大可调整到800mA。
不需要外接MOSFET、电阻或阻塞二极管。
带热保护的恒流/恒压操作最大限度保证充电速度
而无过热的危险。
直接从USB接口为单节锂电池充电。
VBAT端输出固定充电电压4.24V,±1%的精度。
集成完整的充电状态显示功能,简化外围电路。
2.9V的涓流充电门限。
关断模式下供电电流为35uA。
具有过热保护功能。
可抗2KV以上ESD。
采用SOP-8(SC308S)、DIP-8(SC308D)封装
形式。
三、
产品应用
手机、MP3、掌上电脑;
四、
管脚图及功能说明
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
6
5
4
3
2
1
D
C
B
A
Title
Number
Revision
Size
B
Date:
20-Apr-2011
Sheet of
File:
E:\E盘\规格书\规格图\规格图-0\ZBO\SC308.ddbDrawn By:
1
2
3
4
5
6
7
8
VCC
NC
NC
VBAT
GND
CHRG
PROG
CHRGT
SOP-8(SC308S)
1
2
3
4
5
6
7
8
VCC
NC
NC
VBAT
GND
CHRG
PROG
CHRGT
DIP-8(SC308D)
名称
功能说明
名称
功能说明
VCC
电源脚
CHRG
充电指示脚
GND
地
PROG
充电电流预设脚
BAT
充电电流输出脚
CHRGT
充电完成指示脚


Similar Part No. - SC308

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Tyco Electronics
SC308R2KT MACOM-SC308R2KT Datasheet
99Kb / 5P
Axial Leaded Power Inductors
More results

Similar Description - SC308

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Toshiba Semiconductor
TA8532P TOSHIBA-TA8532P Datasheet
408Kb / 10P
BATTERY CHARGER IC
logo
New Japan Radio
NJM2336 NJRC-NJM2336 Datasheet
180Kb / 7P
Battery Charger IC
NJM2337 NJRC-NJM2337 Datasheet
129Kb / 6P
Battery Charger IC
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
9016R FUMAN-9016R Datasheet
285Kb / 5P
USB charger IC
9017R FUMAN-9017R Datasheet
231Kb / 5P
USB charger IC
DM06A FUMAN-DM06A Datasheet
175Kb / 3P
Charger IC
FM01ATSH FUMAN-FM01ATSH Datasheet
285Kb / 7P
Charger driver IC
FM01BTS FUMAN-FM01BTS Datasheet
312Kb / 10P
Charger driver IC
logo
Shenzhenshi YONGFUKANG ...
VAS5280 YONGFUKANG-VAS5280 Datasheet
1Mb / 12P
Boost Charger IC
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
TE02 FUMAN-TE02 Datasheet
443Kb / 8P
Charger driver IC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com