Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SC1301 Datasheet(PDF) 3 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # SC1301
Description  Step-up DC/DC Converter IC
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

SC1301 Datasheet(HTML) 3 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  SC1301 Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC1301 Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC1301 Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC1301 Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC1301 Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC1301 Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC1301 Datasheet HTML 7Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
深圳市富满电子有限公司
SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.
SC1301(文件编号:S&CIC0818)
升压 DC/DC 转换器 IC
第 3 页 共 7 页
七、 电气特性参数(VIN=1.5V,VDD+3.3V,负载电流=0,TA=25℃,除非另有指定。)
符号
项目
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
VST
启动电压
IL = 1mA
--
0.80
1.05
V
VDD
VDD 工作电压
VDD 引脚电压
2
--
6
V
IOFF
关断电流 I(V
IN)
CE Pin=0V, VIN=4.5V
--
0.01
1
uA
ISWITCH OFF
开关关断电流 I(V
DD)
VIN=6V
--
14
25
uA
ISWITCH
连续开关电流
VIN=CE=3.3V, VFB=GND
0.22
0.24
0.7
mA
INO LOAD
无负载电流 I(V
IN)
VIN=1.5V, VOUT=3.3V
--
56
--
uA
VREF
反馈端参考电压
闭环,VDD=3.3V
1.225
1.25
1.275
V
FS
开关频率
VDD=3.3V
425
500
575
KHz
DMAX
最大占空比
VDD=3.3V
85
94
--
%
LX 对 VDD 导通电阻
VDD=3.3V
--
0.3
1.1
Ω
ILIMIT
限流电流
VDD=3.3V
1
1.5
2
A
EXT 对 VDD 导通电阻
VDD=3.3V
--
4.4
8.5
Ω
EXT 对 GND 导通电阻
VDD=3.3V
--
2.45
8.5
Ω
△V
LINE
线调节率
VIN=3.5~6V, IL=1mA
--
1.25
5
mV/V
△V
LOAD
负载调节率
VIN=2.5V, IL=1~100mA
--
0.14
--
mV/mA
CE 引脚动作电压
VDD=3.3V
0.4
0.8
1.2
V
TS
Vout 的温度系数
--
50
--
Ppm/℃
△TSD
过热关断迟滞
--
10
--
℃
八、 应用电路图
典型应用电路(MP3 应用,1.5V 升压至 3.3V,100mA 输出电流)
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
6
5
4
3
2
1
D
C
B
A
Title
Num ber
Revision
Size
B
Date:
29-Jul-2010
Sheet
of
File:
E:\规格书\规格图\规格图-0\ZBO\SC1301(升压IC).ddb
Drawn By :
VDD
CE
LX
EXT
FB
+
+
GND
Vin
L1
3.0-10uH
C3
100uF
C2
1uF
D1
1N5819
Vout
3.3V
R1
1.6M
C0
C1
100uF
R2
980K
100pF
注:C0 用来提高系统的稳定性



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com