Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SC6207 Datasheet(PDF) 3 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # SC6207
Description  250mA Low Dropout Voltage Regulator IC
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

SC6207 Datasheet(HTML) 3 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  SC6207 Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6207 Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6207 Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6207 Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
深圳市富满电子有限公司
SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.
SC6207 (文件编号:S&CIC0773)
250mA 低压差电压稳压器 IC
第 3 页 共 4 页
SC6207-33(Vin=Vout+1V, Cin=Cout=1u, Ta=25℃除特别指定)
特性
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
输出电压
Vout(E)
(Note2)
I OUT = 10 mA ,
V IN = Vout+1 V
×0.97
Vout (T)
(Note 1)
×1.03
V
最大输出电流
Iout (max)
V IN = Vout+1 V
250
mA
负载特性
△Vout
V IN = Vout+1 V,
1mA ≤ I
OUT ≤ 100mA
14
mV
压差
(Note 3)
Vdif1
I OUT = 80 mA
18
mV
Vdif2
I OUT = 200mA
38
mV
静态电流
Iss
V IN = Vout+1 V
25
30
uA
电源电压调整率
I OUT = 40 mA
Vout+1 V ≤ V
IN ≤ 6V
0.03
%/V
纹波抑制比
PSRR
Vin= [Vout+1] V +1Vp-pAC
I OUT = 10 mA ,f=1kHz
50
dB
短路电流
Ishort
Vin=Vout(T)+1.5V
Vout=Vss
30
mA
过流保护电流
Ilimt
500
mA
注 : 1. V
OUT (T) :规定的输出电压
2. V OUT (E) :有效输出电压 ( 即当 I OUT 保持一定数值, V IN = (V OUT (T)+1.0V) 时的输出电压
3. V dif: V IN1 – V OUT (E) ’
V IN1 :逐渐减小输入电压,当输出电压降为 V OUT (E) 的 98% 时的输入电压。
V OUT (E) ’ = V OUT (E) ×98%
七、
极限参数
参数
符号
极限值
单位
Vin 脚电压
VIN
7.0
V
Vout 脚电流
Iout
500
mA
Vout 脚电压
Vout
Vss-0.3 ~ Vout+0.3
V
允许最大功耗(SOT89-3)
Pd
500
mW
工作温度
Topr
-25 ~ +85
℃
存贮温度
Tstg
-40 ~ +125
℃



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com