Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TC22 Datasheet(PDF) 4 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # TC22
Description  Low power switching power supply controller
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

TC22 Datasheet(HTML) 4 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  TC22 Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC22 Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC22 Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC22 Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC22 Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC22 Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
深圳市富满电子有限公司
SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.
TC22(文件编号:S&CIC0924)
小功率开关电源控制器
第 4 页 共 6 页
脉宽调制比较器部分
符号
参数
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
GID
IFB相对ID 的电流增益
560
IDlim
限流
VFB=0V
0.56
0.7
0.84
A
IFBsd
FB 关断电流
0.9
mA
RFB
FB端输入阻抗
ID=0mA
1.2
kΩ
td
电流感应关闭延时
ID=0.4A
200
ns
tb
消隐时间
500
ns
tONmin
最小打开时间
700
ns
过热部分
符号
参数
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
TSD
过温关断温度
140
170
℃
THYST
过温关断迟滞
40
℃
八、
参考电路
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
6
5
4
3
2
1
D
C
B
A
Title
Number
Revision
Size
B
Date:
16-Sep-2011
Sheet of
File:
E:\E盘\规格书\规格图\规格图-0\ZBO\VIPER 12.ddb
Drawn By:
1
2
3
4
5
6
7
8
1
3
U1
FU
RI
RV
CX1
BG
CD1
CD2
R1
C1
D1
1
2
12V+
12VG
CY1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
U3
D2
D3
CD4
CD5
L1
C4
C5
U2
C3
LB1
3
4
7
8
TR1



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com