Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP4302B Datasheet(PDF) 5 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

Part # TP4302B
Description  2.1A Synchronous Mobile Power SOC
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TPOWER [Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.tpower-ic.com/
Logo TPOWER - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

TP4302B Datasheet(HTML) 5 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

  TP4302B Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4302B Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4302B Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4302B Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4302B Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4302B Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4302B Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
TP4302B
2.1A 同步移动电源 SOC
Ver2.0
Shenzhen TPOWER Semiconductor
5
深圳市天源中芯半导体有限公司
5
应用说明
恒温充电模式
TP4302B 内部集成了温度反馈环路,充电时,如果芯片
内部的温度升高到 110℃,充电电流会随着芯片的温度升
高而降低,从而减小系统功耗,降低温升,当温度升高
到 130℃时,充电电流减小为零,由于温度反馈控制, IC
工作温度最终会稳定在 110℃~130℃之间的某个值。
充电电流设定
充电电流可以通过设定 ISET 引脚的电阻来设定,最大可
设定充电电流为 1.2A,电流设定关系如下式:
ISET
CHRG
R
V
I
1
1000 
充电模式
如果充电之前锂离子电池电压低于 2.9V,为了保护电池,
TP4302B 工作在涓流充电模式,此时充电电流为正常设
定电流的 1/7;当电池电压达到 2.9V 以后,TP4302B 进
入恒流充电模式,以设定的电流给电池充电;当电池电
压达到 4.2V 后,TP4302B 工作在恒压充电模式,此时
输出电压恒定,充电电流逐渐减小,当充电电流减小为
正常设定电流的 1/7 时,充电过程结束,充电电流降为零。
负载检测与低功耗智能待机
负载插入时 TP4302B 可以自动检测到负载并开启升压电
路工作。当负载拔掉,经过 16S 延时,升压电路关闭,
IC 进入低电流待机模式,待机电流减小到 10uA 以下。
放电指示
放电时,LED1~LED4 根据电池电压指示当前电量,当
电池电压低于 3.05V 时,LED1 会以 2HZ 频率快闪进行
低电提示。
手电照明输出
LIT 端可以驱动 LED 灯用于手电筒照明,最大驱动电流为
100mA , 可以给 LED 串联电阻来减小指示手电灯的电
流,SWT 是手电照明使能端,如果长按 S1 键 1.5S,手电
筒打开,再次长按 S1 键 1.5S 手电筒输出关闭。
电池低压保护
启动时,当 BAT 电压大于 3.2V 时,升压电路开始工作,
工作过程中如果电池电压低于 3.05V,则 LED1 会以 2HZ
频率快闪提醒电量较低,当电池电压低于 2.9V,则放电
输出关闭,TP4302B 进入低电流待机模式,待机电流小
于 10uA。
过温保护
在充电或者放电时,如果芯片温度升高到 140℃,则芯片
停止工作以保护芯片以及锂离子电池,等到温度降低到
120℃后再自动恢复工作。
保护功能
TP4302B 集成了过充保护、过放保护、充电温度补偿、
过温保护、输出过压保护、输出重载保护、输出短路保
护等多重保护机制,也可以额外再加一颗 DW01 对系统
进行双重保护。
元件选择
1、输出电容 C2/C3 选择质量较好的低 ESR 的贴片电容,
否则会影响输出纹波;
2、电感 L1 的饱和电流需大于 5A,否则因电感饱和可能
会导致芯片工作不正常;
3、电阻 R2 建议不要省略,可以抑制上电尖峰;
4、电阻 R1 为可选,R1 主要是减小充电时芯片所承受的
功耗降低芯片温度,这里需要根据 R1 的 实际功耗选择
封装尺寸;
5、R5 和 C4 可以改善 EMI 及输出帯载稳定性,建议添
加。
PCB 设计参考
Fig1 和 Fig2 是 PCB layout 参考走线;
1、R5 和 C4 尽量靠近芯片;
2、USB 外壳需浮空而不能接地;
3、IC 下面敷铜接 GND,AGND、PGND 直接打到 IC 下
面的散热敷铜上,地线铺开面积要尽量大,其它不重要的
线都可以绕开以满足地线需要;
4、BAT 电容 C5/C6 既要靠近芯片 BAT 脚又要靠近电感,
或者在芯片 BAT 脚和电感旁边各放置一个 10uF 的电容;
输入电容的地线尽量接在大面积地线上,不要经过较小
的地线再到芯片和大面积地;
5、输出电容 C2A/C2BC2C 尽量靠近芯片,其地线尽量
接在大面积地线上,不要经过较小的地线再到芯片和大
面积地;
6、电感需靠近 BAT 电容 C5,电感和电容 C5 以及芯片
尽量在同一层而不要过过孔,电感到 SW 的走线尽量短
而粗;
7、应用图中红色标记的两条路径为大电流路径,走线要
短而粗,尽量不要过过孔。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com