Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TC2201 Datasheet(PDF) 3 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # TC2201
Description  Dual CC/CV Mode Switch Controller
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

TC2201 Datasheet(HTML) 3 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  TC2201 Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC2201 Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC2201 Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC2201 Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC2201 Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC2201 Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
深圳市富满电子有限公司
SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.
TC2201(文件编号:S&CIC1273)
双通道
CC/CV 模式开关控制器
www.superchip.cn
第
3 页 共 6 页
Version 1.0
电气规格
极限参数
参数
符号
值
单位
VCC~GND
Vcc
-0.3 ~ +40
V
PDRV~VCC
PDRV
+0.3 ~ -40
V
NDRV~VCC
NDRV
+0.3 ~ -40
V
Vout~GND
VOUT
-0.3 ~ +7
V
CS1~GND
CS1
-0.3 ~ +7
V
CS2~GND
CS2
-0.3 ~ +7
V
COMP~GND
COMP
-0.3 ~ +7
V
最大输出电流
Icc
6
A
结温
TJ
-40 ~ 150
℃
储存温度
TSTG
-60 ~ 150
℃
焊接温度
TLEAD
260
℃
注:超过上表中规定的额定参数会影响器件的可靠性,导致器件永久损坏。
热特性数据
参数
符号
SOP-8
单位
结温到环境的热阻
θja
100
℃
/W
结温到外壳的热阻
θjc
15
℃
/W
电气特性(
Vin=12V,Ta=25℃,Io=4.0A,除非有特殊说明)
参数
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
输入电压部分
输入电压
VIN
8
36
V
输入静态电流
Ino-load
IO=0A
10
mA
振荡器部分
工作频率
FOSC
85
115
KHz
Tj=-25℃~125℃
80
120
KHz



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com