Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP5188 Datasheet(PDF) 3 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

Part # TP5188
Description  Synchronous rectification boost IC
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TPOWER [Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.tpower-ic.com/
Logo TPOWER - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

TP5188 Datasheet(HTML) 3 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

  TP5188 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP5188 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP5188 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP5188 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
TP5188
同步整流升压 IC
Ver1.0
Shenzhen TPOWER Semiconductor
3
深圳市天源中芯半导体有限公司
3
电气参数
无特殊说明, VBAT=3.7V,VOUT=5V,Ta=25℃
符号
参数
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
VBAT
输入电压
2.8
5
V
UVLO_ON
VBAT 上升
2.8
V
UVLO_OFF
VBAT 下降
2.4
V
IQC
静态工作电流
VBAT=3.7V,VFB=3.7V
180
250
uA
ISD
关断电流
VBAT=3.7V,VEN=0V
0.1
1
uA
VFB
FB 反馈电压
0.985
1
1.015
V
FOSC
工作频率
450
550
650
KHz
TSD
过温保护阈值
温度上升
140
℃
THYS
过温保护滞回
30
℃
RON_NMOS
NMOS 导通电阻
40
m
Ω
RON_PMOS
PMOS 导通电阻
40
m
Ω
ILIM
输入峰值电流限定值
4
A
ISW_LK
SW 漏电流
VSW=5V,RFB 断开
0.1
1
uA
IVOUT_LK
VOUT 漏电流
VOUT=5V,RFB 断开
0.1
1
uA
VEN_H
EN 逻辑高电平
1.5
5
V
VEN_L
EN 逻辑低电平
0
0.5
V
REN
EN 下拉电阻阻值
250
K
Ω
应用说明
工作模式
TP5188 工作在 PWM 模式,工作频率为 550KHz,当输出
轻载时,为降低电池损耗,IC 工作在打嗝模式。
最大输出电流
TP5188 输入限流值为 4A,当输入电压为 3V,输出电压
5V 时,最大输出电流为 2A。
输出电压设定
输出电压可以通过 FB 的分压电阻设定,如典型应用中的
R1、R2,FB 的反馈电压为 1V,输出电压设定关系如下
式:
2
)
2
1
(
R
R
R
VOUT
建议 R1=75K
输出短路保护
TP5188 内置输出短路保护,输出短路后 IC 将电池与输
出切断,等待 120mS 后重新侦测输出状态,如果输出短
路状态解除,则芯片自动回复正常工作,如果短路状态
仍然存在,则会每隔 120mS 检测一次直到输出短路状态
解除。
过温保护
工作时如果芯片温度升高到 140℃,则芯片停止工作,等
到温度降低到 110℃后再自动恢复工作。
元件选择
1、输出电容 C2 选择质量较好的低 ESR 的贴片电容,否
则会影响输出纹波;
2、输入电容 C1 选择贴片电容;
3、电感 L1 的饱和电流需大于 4A,否则因电感饱和可能
会导致芯片工作不正常;
PCB 设计参考
1、IC 下面敷铜散热,散热面积尽量大且散热的地方留一
些通孔增强散热以及方便贴片;
2、输入电容需靠近 IC;
3、芯片底部散热焊盘同时也是芯片的 GND,需与 PCB
有良好焊接。



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com