Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP8121 Datasheet(PDF) 6 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

Part # TP8121
Description  Switch dimming stroboscopic linear constant current LED driver
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TPOWER [Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.tpower-ic.com/
Logo TPOWER - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

TP8121 Datasheet(HTML) 6 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

  TP8121 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8121 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8121 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8121 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8121 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8121 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8121 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8121 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
TP8121
开关调光无频闪线性恒流 LED 驱动
Ver1.1
Shenzhen TPOWER Semiconductor
6
温度补偿
TP8121 内部集成了温度反馈环路,工作时,如果芯片内部的温度升高到 120℃,工作电流会随着芯片的温度升高而降低,
从而减小系统功耗,降低温升,由于温度反馈控制, IC 内部工作温度最终会稳定在 120℃。该功能保障高温时没有损坏
IC 的风险,延长器件使用寿命。
工作电流设定
加电容时,工作电流可以通过设定 ISET 引脚的电阻来设定,关系如下式:
ISET
ISET
ISET
LED
R
V
R
V
I
6
.
0
这里 VISET 是 ISET 引脚的电压。
若不加电容,大概按照以下公式得到初始 RISET 电阻后,再根据实际测试功率对 RISET 电阻进行调试,直到达到需要的
输出电流与功率:
ISET
ISET
ISET
LED
R
V
R
V
I
2
6
.
0
2
应用建议
1、 为避免较高浪涌电压或短路情况发生,建议输入加保险丝以及压敏电阻;
2、 TP8121 单颗最大功率为 12W 左右,如果需要更大的功率,可以用两颗或多颗并联驱动;
3、 底部散热片需与 PCB 有良好焊接,以提高散热能力;
4、 TP8121 的输出电压需根据输入电压来确定,所以不适合做宽电压应用,同样也不能使用填谷电路进行功率因数校正。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com