Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP8207 Datasheet(PDF) 5 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

Part # TP8207
Description  High precision double winding primary feedback LED constant current driver chip
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TPOWER [Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.tpower-ic.com/
Logo TPOWER - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

TP8207 Datasheet(HTML) 5 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

  TP8207 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8207 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8207 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8207 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8207 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8207 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
TP8207
高精度的双绕组原边反馈 LED 恒流驱动芯片
V1.1
Shenzhen TPOWER Semiconductor
5
从上式可知,LED 输出平均电流由变压器匝比,CS 电阻
和芯片内部的 500mV 基准电压决定,对变压器的电感量
不敏感。
变压器初级电感量选择
TP8207工作在电感电流断续模式,芯片内部控制变压器
次级绕组的退磁时间与空闲时间相等。TP8207的工作频
率可以由下式表示:
�������� =
1
����������������+��������������������
=
1
2����������������
变压器次级绕组的退磁时间可以由以下公式表示:
���������������� =
����������������_��������
����������������
其中,L
S为变压器次级绕组的电感量;VLED为输出LED
电压。
变压器的初、次级绕组的电��量与匝比具有以下关系:
��������
��������
=
��������
2
��������2
其中,L
P为变压器初级绕组的电感量。
因此,TP8207的工作频率可以由下式表示:
�������� =
��������2����������������
8��������2������������������������
从上式可以看到,当变压器确定后,系统的工作频率随
输出 LED 电压的增大而升高。
TP8207 限制了系统的最小退磁时间和最大退磁时间。如
果芯片的工作频率设置得过低,则变压器次级绕组的退
磁时间过大,这会使得输出 LED 的开路保护电压太高;
如果芯片的工作频率设置得过高,则变压器次级绕组的
退磁时间过小,这会使得输出 LED 的开路保护电压太低
而影响到正常工作。因此,应当选择合适的变压器初级
绕组电感量和初次级绕组匝比,使得系统工作在合适的
频率范围内,并能兼顾系统效率和 EMI。在正常工作时,
系统的最大工作频率建议设定为 50kHz~60kHz。
此外,TP8207 还限制了系统的最大占空比。正常工作时,
系统的占空比可以由下式表示:
���� =
������������������������
2��������������������
其中,V
DC 为输入整流后的母线电压。从上式可以看到,
在输出电压最大、输入电压最小时,系统的占空比最大。
因此,在选择变压器的初次级绕组匝比时,应当使得系
统的占空比小于系统所限制的最大占空比。
保护功能
TP8207 集成了多种保护功能,以保证系统的稳定和可靠。
包括 LED 开路保护,LED 短路保护,芯片过温保护和芯
片供电欠压保护等。
当 LED 短路时,变压器次级绕组的退磁时间会大于系统
的最大退磁时间,因此系统工作在 4KHz 的低频并且功耗
很低。
当 LED 开路时,系统会仍然对输出电容进行充电,
则输出电压会逐渐上升,变压器次级绕组的退磁时间则
会逐渐减小。当变压器次级绕组的退磁时间小于系统的
最小退磁时间时,则会触发芯片的保护逻辑并锁死,系
统马上停止工作并进入保护状态。
一旦系统进入锁死状态时,系统将进入自动重启动模式。
在系统完成自动重启动后,如果异常情况依然存在,则
系统会工作在打嗝模式,直到异常情况解除。
TP8207 具有过温保护功能从而能避免芯片高温损坏。当
芯片的结温达到 150℃时,系统会立即停止工作,并一直
保持关断状态直到芯片的结温下降到 125℃。
PCB 布局
TP8207在进行PCB布局时,建议按以下规则进行:
地线
电流检测电阻的功率地走线要尽可能的短,并且功率地
线要和芯片地线以及其它小信号地线分开。最终这些地
线汇合到输入母线电容的地端。
旁路电容
VCC的旁路电容需要紧靠芯片的VCC脚和GND脚。
功率环路面积
功率环路的面积应当尽可能的小,例如变压器初级绕组、
功率管、CS电阻、输入电容组成的电流环路面积和次级
绕组、输出二极管、输出电容组成的电流环路面积。这
样可以改善系统的EMI特性。
散热考虑
在PCB走线时,建议增大DRN脚的铺铜面积,这样对
TP8207的散热会有好处。



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com