Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP8221 Datasheet(PDF) 5 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

Part # TP8221
Description  Primary side feedback of integrated power tube LED constant current driver chip
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TPOWER [Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.tpower-ic.com/
Logo TPOWER - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

TP8221 Datasheet(HTML) 5 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

  TP8221 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8221 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8221 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8221 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8221 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8221 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
TP8221
集成功率管的原边反馈 LED 恒流驱动芯片
V1.1
Shenzhen TPOWER Semiconductor
5
因此,LED 输出平均电流可以表示为:
���������������� =
1
2
×
����������������
������������
×
��������
��������
从上式可知,LED 输出平均电流由变压器匝比,CS 电阻
和芯片内部的 300mV 基准电压决定,对变压器的电感量
不敏感。
准谐振开关
TP8221 工作在准谐振开关模式,功率管处于谷底零电流
导通,可以实现很低的开关损耗。功率管的漏极电压通
过变压器辅助绕组采样,并经由电阻分压来被 ZCD 脚检
测。在功率管关断期间,变压器次级绕组的电流从峰值
开始下降。当次级绕组的电流下降至零时,功率管的漏
极电压开始进行准谐振,当漏极电压谐振至谷底时,功
率管重新开始导通。因此,功率管导通时的漏源电压最
小且漏源电流为零,故能实现很低的开关损耗。
保护功能
TP8221 集成了多种保护功能,以保证系统的稳定和可靠。
包括 VCC 供电过压保护,VCC 供电欠压保护,LED 开
路、短路保护和芯片过温保护等。
LED开路保护
当 LED 开路发生时,系统会仍然对输出电容进行充电,
则输出电压会逐渐上升,此时变压器辅助绕组电压、VCC
电压和 ZCD 脚电压也跟随上升。当 VCC 电压上升到 VCC
过压保护电压阈值或 ZCD 电压在最小关断时间之后上升
到 ZCD 过压保护电压阈值时,则会触发芯片的保护逻辑
并锁死,系统马上停止工作。通过设定变压器辅助绕组
的分压电阻比例可以设定 LED 输出开路时的开路电压:
����������������_������������ = ����������������_������������ ×
��������������������+��������������������
��������������������
×
��������
��������
����������������_������������ ≤ ����������������_������������ ×
��������
��������
其中,N
A 是变压器辅助绕组匝数;VVCC_OVP 为 VCC 过压
保护电压;R
ZCDH, RZCDL 为变压器辅助绕组的上下分压电
阻;V
ZCD_OVP 为 ZCD 过压保护电压阈值。
调整 R
ZCDH 的阻值,
可以对系统的线电压补偿功能进行微
调。当 LED 输出电流随输入电压的增大而增大时,减小
RZCDH 的阻值;反之,则增大 RZCDH 的阻值。RZCDH 的取
值建议为 100
kΩ~1MΩ。
LED短路保护
当 LED 短路发生时,LED 输出电压很小,变压器辅助绕
组的电压也很小,并不能进行谷底检测,则功率管在最
大关断时间后再重新导通。当 TP8221 连续 128 次检测
到功率管在最大关断时间后导通,则会触发芯片的保护
逻辑并锁死,系统马上停止工作。
过温保护
TP8221 具有过温保护功能从而能避免芯片高温损坏。当
芯片的结温达到 150℃时,系统会立即停止工作,并一直
保持关断状态直到芯片的结温下降到 125℃。
一旦系统进入锁死状态时,系统将进入自动重启动模式。
在系统完成自动重启动后,如果异常情况依然存在,则
系统会工作在打嗝模式,直到异常情况解除。
PCB 布局
TP8221在进行PCB布局时,建议按以下规则进行:
走线
1. 辅助绕组地先与VCC电容地连接,再与芯片地连接。
2. ZCD、COMP等信号地与芯片地连接,走线越短越好。
3. 芯片地与CS电阻地连接后再与输入电容地连接,且走
线越短越好。
4. ZCD为弱信号,ZCD电阻应尽量靠近ZCD脚,并远离
干扰源。
5. 功率管的漏极为主要干扰源,走线越短越好。
6. VCC电容应尽量紧靠芯片的VCC脚和GND脚。
功率环路面积
功率环路的面积应当尽可能的小,例如变压器初级绕组、
功率管漏极、CS电阻、输入电容组成的电流环路面积和
次级绕组、输出二极管、输出电容组成的电流环路面积。
这样可以改善系统的EMI特性。



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com