Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TF02 Datasheet(PDF) 4 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # TF02
Description  Charger driver IC
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

TF02 Datasheet(HTML) 4 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  TF02 Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TF02 Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TF02 Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TF02 Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TF02 Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TF02 Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TF02 Datasheet HTML 7Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TF02 Datasheet HTML 8Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
深圳市富满电子有限公司
SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.
TF02 (文件编号:S&CIC0922)
充电器驱动 IC
第 4 页 共 8 页
八、 性能介绍
参数归纳
项目
规范
测试
输入特性
AC 输入电压范围
AC 90V~264V
AC 90V~264V
待机功耗
<0.3W
0.22W
输出特性
DC 输出电压
--
DC 5V
输出电流典型值(可调)
--
400mA
输出电压纹波
--
130mv
开启延迟时间
<1S
0.5S
保护
开路保护
--
Pass
短路保护
--
Pass
九、
封装尺寸图
TO-92
尺寸
英寸
毫米
最小值
最大值
最小值
最大值
A
0.175
0.205
4.45
5.20
B
0.170
0.210
4.32
5.33
C
0.125
0.165
3.18
4.19
D
0.016
0.022
0.41
0.55
F
0.016
0.019
0.41
0.48
G
0.045
0.055
1.15
1.39
H
0.095
0.105
2.42
2.66
J
0.015
0.026
0.39
0.50
K
0.500
--
12.70
--
L
0.250
--
6.35
--
N
0.080
0.105
2.04
2.66
P
--
0.100
--
2.54
R
0.115
--
2.93
--
V
0.135
--
3.43
--
注:1、尺寸与公差按 ANSI Y14.5M。
2、控制尺寸:英寸
3、尺寸 R 以外的封装轮廓不受控制。
4、尺寸 F 在尺寸 P 和尺寸 L 之间。尺寸 D 和尺寸 J 在尺寸 L 和尺寸 K 的最小值之间。在 P 和尺寸 K 最小值之
外的引脚尺寸不受控制。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com