Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP8602D Datasheet(PDF) 5 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

Part # TP8602D
Description  High power factor non-isolated buck LED driver chip with integrated power transistor
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TPOWER [Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.tpower-ic.com/
Logo TPOWER - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

TP8602D Datasheet(HTML) 5 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

  TP8602D Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8602D Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8602D Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8602D Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8602D Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8602D Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
TP8602D
集成功率管的高功率因数非隔离降压 LED 驱动芯片
V1.0
Shenzhen TPOWER Semiconductor
5
有源功率因数校正
TP8602D 工作在功率管恒定导通时间模式下,可以实现
很高的功率因数。电感的峰值电流可由以下公式表示:
������������_�������� =
������������−����������������
��������
× ������������ =
������������
��������
× ������������ −
����������������
��������
× ������������
其中,V
IN 为输入线电压,是一正弦波形;VLED 为 LED
输出电压;T
ON 为功率管导通时间;LM 为电感量。由于
VLED,TON 和 LM 为恒定值,则电感的峰值电流跟随输入线
电压的变化而变化,也呈现为一正弦波形。同时,输入
平均电流呈现为一准正弦波形,因此系统可以实现很高
的功率因数和很低输入电流总谐波失真。
TP8602D 的恒定导通时间通过芯片内部的误差放大器和
芯片外部 COMP 脚的电容来实现。为了实现高功率因数
和系统的环路稳定,C
COMP 电容建议设定为 2.2uF~4.7uF。
在 COMP 脚并联一个 10pF~100pF 的电容能有效的抑制
COMP 脚的高频噪声。
准谐振开关
TP8602D 工作在准谐振开关模式,功率管处于谷底零电
流导通,可以实现很低的开关损耗。功率管的漏源电压
通过电感的抽头采样,并经由电阻分压来被 ZCD 脚检测。
在功率管关断期间,电感的电流从峰值开始下降。当电
感的电流下降至零时,功率管的源极电压开始进行准谐
振,当源极电压谐振至漏源电压最小时,功率管重新开
始导通。因此,功率管导通时的漏源电压最小且漏源电
流为零,故能实现很低的开关损耗。
保护功能
TP8602D 集成了多种保护功能,以保证系统的稳定和可
靠。包括 VCC 供电过压保护,VCC 供电欠压保护,LED
开路、短路保护,芯片过温保护和电感逐周期限流等。
LED开路保护
当 LED 开路发生时,系统会仍然对输出电容进行充电,
则输出电压会逐渐上升,此时电感的抽头电压、VCC 电
压和 ZCD 脚电压也跟随上升。当 VCC 电压上升到 VCC
过压保护电压阈值或 ZCD 电压在最小关断时间之后上升
到 ZCD 过压保护电压阈值时,则会触发芯片的保护逻辑
并锁死,系统马上停止工作。通过设定电感抽头的分压
电阻比例可以设定 LED 输出开路时的开路电压:
����������������_������������ = ����������������_������������ ×
��������������������+��������������������
��������������������
×
������������
������������
����������������_������������ ≤ ����������������_������������ ×
������������
������������
其中,N
AC 是电感总匝数;NAB 是电感抽头匝数;VVCC_OVP
为 VCC 过压保护电压;R
ZCDH, RZCDL 为电感抽头的上下
分压电阻;V
ZCD_OVP 为 ZCD 过压保护电压阈值。
调整 R
ZCDH 的阻值,
可以对系统的线电压补偿功能进行微
调。当 LED 输出电流随输入电压的增大而增大时,减小
RZCDH 的阻值;反之,则增大 RZCDH 的阻值。RZCDH 的取
值建议为 100
kΩ~1MΩ。
LED短路保护
当 LED 短路发生时,LED 输出电压很小,电感抽头的电
压也很小,并不能进行谷底检测,则功率管在最大关断
时间后再重新导通。当 TP8602D 连续 128 次检测到功率
管在最大关断时间后导通,则会触发芯片的保护逻辑并
锁死,系统马上停止工作。
逐周期限流
当 LED 短路或者电感饱和等异常情况发生时,电感会面
临很大的峰值电流。为了保护功率管、电感和输出续流
二极管等免受损坏,TP8602D 对电感进行逐周期限流。
当 CS 电压超过逐周期限流电压阈值时,功率管马上关断,
直到下一开关周期才重新导通。
过温保护
TP8602D 具有过温保护功能从而能避免芯片高温损坏。
当芯片的结温达到 150℃时,系统会立即停止工作,并一
直保持关断状态直到芯片的结温下降到 125℃。
一旦系统进入锁死状态时,系统将进入自动重启动模式。
在系统完成自动重启动后,如果异常情况依然存在,则
系统会工作在打嗝模式,直到异常情况解除。
PCB 布局
TP8602D以浮地应用为例,在进行PCB布局时,建议按
以下规则进行:
走线
1. VCC电容地先与芯片地连接。
2. ZCD、COMP等信号地与芯片地连接,走线越短越好。
3. 芯片地与CS电阻地连接后再与电感和续流二极管连
接,且走线越短越好。
4. ZCD为弱信号,ZCD电阻应尽量靠近ZCD脚,并远离
干扰源。
5. IC地为浮地,相对于系统地和母线电压为一振荡信号,
母线电压走线和系统地走线相对于IC为主要干扰源,
应远离IC地和ZCD,COMP等弱信号。
6. VCC电容应尽量紧靠芯片的VCC脚和GND脚。
功率环路面积
功率环路的面积应当尽可能的小,例如功率管、CS电阻、
电感、输入电容组成的电流环路面积和电感、输出续流
二极管、输出电容组成的电流环路面积。这样可以改善
系统的EMI特性。



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com