Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LP15R100T Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

Part # LP15R100T
Description  High performance subsynchronous synchronous rectifier drive chip
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LANDP [Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.chip-hope.com/
Logo LANDP - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

LP15R100T Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

  LP15R100T Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP15R100T Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP15R100T Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP15R100T Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP15R100T Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP15R100T Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
LP15R100T
高性能副边同步整流驱动芯片
LP15R100T_CN_DS_Rev.0.97
www.chip-hope.com
SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only
内部结构框图
电源产生模块
BG
VREF
IREF
BG
Vref
UVLO
POK
LOGIC
Driver
VCC
GND
D
BG
SR_ON
ON
POK
原边开通判定
最小
死区时间
Vref
-0.2V
D
OFF_EN
-5mV
-5mV
钳位电路
OFF1
OFF2
CMP1
CMP2
CMP
D
图 4 LP15R100T 内部框图
应用信息
LP15R100T 是一款高性能高耐压的副边同步整流
芯片,适用于隔离型的同步整流应用,适用于正
激和反激系统,支持 DCM,BCM,CCM 和 QR
多种工作模式。LP15R100T 采用专利的整流管开
关技术,可以有效的避免因激磁振荡引起的驱动
芯片误动作以及在 CCM 工作条件下纯电压判定
的关断延迟造成的效率损失。LP15R100T 集成
VCC 供电技术,在不需要辅助绕组供电的情况下,
保证芯片 VCC 不会欠压。
启动
当系统上电后,通过内置 MOS 的体二极管对输出
电容充电,输出电压上升。LP15R100T 通过 D 脚
连接输出电压,当输出电压上升时,经过芯片内
部供电电路,给 VCC 电容充电,当 VCC 的电压
充到开启阈值电压时,芯片内部控制电路开始工
作,MOS 正常的导通和关断。MOS 正常的导通时,
电流不再从体二极管流过,而从 MOS 的沟道流过。
芯片正常工作时,所需的工作电流仍然会通过 D
脚,给 VCC 供电。
同步整流管导通
DCM 工作时,由于电感的激磁作用,当初级芯片
关断时,会产生振荡。为了防止误检测振荡信号,
导致同步整流管的异常开启, LP15R100T 采用专
利的整流管开通技术。
当初级芯片关断时,次级 LP15R100T 的漏极 D 与
GND 之间的电压迅速下降。 LP15R100T 通过检
测 D 和 GND 之间的下降电压阈值和下降速率,能
准确的判断同步整流管的开启。
同步整流管关断
为了避免同步整流管导通时,因激磁振荡幅度较



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com